công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EV1HMC862ALP3 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

tên linh kiện EV1HMC862ALP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.1 GHz to 24 GHz, Low Noise, Programmable Divider
kích thước tập tin   478.63 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EV1HMC862ALP3 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices



Số phần tương tự - EV1HMC862ALP3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
EV1HMC8038LP4C AD-EV1HMC8038LP4C Datasheet
407Kb / 11P
High Isolation, Silicon SPDT, Nonreflective Switch, 0.1 GHz to 6.0 GHz
REV. A
EV1HMC8073LP3D AD-EV1HMC8073LP3D Datasheet
284Kb / 13P
0.6 GHz to 3.0 GHz, 0.5 dB LSB, 6-Bit, Silicon Digital Step Attenuator
4/2020-Rev. A to Rev. B
EV1HMC8108LC5 AD-EV1HMC8108LC5 Datasheet
430Kb / 18P
9 GHz to 10 GHz, X-Band, GaAs, MMIC, Low Noise Converter
2/2017-Revision 0
EV1HMC815BLC5 AD-EV1HMC815BLC5 Datasheet
551Kb / 30P
21 GHz to 27 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
1/2018-Revision 0
EV1HMC8191LC4 AD-EV1HMC8191LC4 Datasheet
871Kb / 44P
6 GHz to 26.5 GHz, Wideband I/Q Mixer
8/2019-Rev. B to Rev. C
More results


Mô tả tương tự - EV1HMC862ALP3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC794LP3E HITTITE-HMC794LP3E Datasheet
514Kb / 10P
2 GHz LOW NOISE PROGRAMMABLE DIVIDER (N = 1 to 4)
logo
Mimix Broadband
CFS0103-SB MIMIX-CFS0103-SB_08 Datasheet
244Kb / 8P
0.1-10.0 GHz Low Noise, Medium Power
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC794LP3E HITTITE-HMC794LP3E_10 Datasheet
818Kb / 10P
2 GHz LOW NOISE PROGRAMMABLE DIVIDER (N = 1 to 4)
HMC861LP3E HITTITE-HMC861LP3E Datasheet
989Kb / 8P
13 GHz LOW NOISE PROGRAMMABLE DIVIDER (N = 1, 3)
HMC862LP3E HITTITE-HMC862LP3E Datasheet
1Mb / 10P
0.1 - 15 GHz LOW NOISE PROGRAMMABLE DIVIDER (N = 1, 2, 4, 8)
HMC905LP3E HITTITE-HMC905LP3E Datasheet
746Kb / 10P
6 GHz LOW NOISE PROGRAMMABLE DIVIDER (N = 1 to 4)
HMC861LP3E HITTITE-HMC861LP3E_12 Datasheet
1Mb / 8P
13 GHz LOW NOISE PROGRAMMABLE
logo
Qorvo, Inc
QPL9547 QORVO-QPL9547 Datasheet
1Mb / 11P
0.1 -6 GHz Ultra Low-Noise LNA
June 02, 2020
logo
Analog Devices
ADL8141 AD-ADL8141 Datasheet
1Mb / 22P
GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 14 GHz to 24 GHz
Rev. 0
HMC8414 AD-HMC8414 Datasheet
3Mb / 34P
Low Noise Amplifier with Bypass Switch 0.1 GHz to 10 GHz
Rev. 0
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com