công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC7912 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

tên linh kiện HMC7912
Giải thích chi tiết về linh kiện  21 GHz to 24 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
kích thước tập tin   552.97 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC7912 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices



Số phần tương tự - HMC7912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
HMC7911 AD-HMC7911 Datasheet
497Kb / 24P
17.0 GHz to 20.0 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
4/2018-Rev. A to Rev. B
HMC7911LP5E AD-HMC7911LP5E Datasheet
497Kb / 24P
17.0 GHz to 20.0 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
4/2018-Rev. A to Rev. B
HMC7911LP5ETR AD-HMC7911LP5ETR Datasheet
497Kb / 24P
17.0 GHz to 20.0 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
4/2018-Rev. A to Rev. B
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC791LC4B HITTITE-HMC791LC4B Datasheet
435Kb / 10P
DIVIDE-BY-2, DIVIDE-BY-4 0.1 - 28 GHz
HMC791LC4B HITTITE-HMC791LC4B Datasheet
738Kb / 10P
28 GHz CLOCK DIVIDE-BY-2 / DIVIDE-BY-4
More results


Mô tả tương tự - HMC7912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC710LC5 HITTITE-HMC710LC5 Datasheet
287Kb / 8P
GaAs MMIC I/Q UPCONVERTER 16 - 21 GHz
HMC815LC5 HITTITE-HMC815LC5 Datasheet
664Kb / 16P
GaAs MMIC I/Q UPCONVERTER 21 - 27 GHz
HMC815LC5 HITTITE-HMC815LC5_10 Datasheet
660Kb / 16P
GaAs MMIC I/Q UPCONVERTER 21 - 27 GHz
HMC967LP4E HITTITE-HMC967LP4E Datasheet
1Mb / 12P
GaAs MMIC I/Q DOWNCONVERTER 21 - 24 GHz
HMC710LC5 HITTITE-HMC710LC5_10 Datasheet
712Kb / 8P
GaAs MMIC I/Q UPCONVERTER 16 - 21 GHz
HMC815LC5_1007 HITTITE-HMC815LC5_1007 Datasheet
1Mb / 16P
GaAs MMIC I/Q UPCONVERTER 21 - 27 GHz
HMC967LP4E HITTITE-HMC967LP4E_11 Datasheet
889Kb / 12P
GaAs MMIC I/Q DOWNCONVERTER 21 - 24 GHz
logo
Analog Devices
ADMV1011 AD-ADMV1011 Datasheet
607Kb / 26P
17 GHz to 24 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
2/2018-Rev. 0 to Rev. A
HMC815B AD-HMC815B Datasheet
551Kb / 30P
21 GHz to 27 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
1/2018-Revision 0
HMC6505A AD-HMC6505A Datasheet
755Kb / 30P
5.5 GHz to 8.6 GHz, GaAs, MMIC, I/Q Upconverter
8/2017-Revision 0
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com