công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PT200S12 bảng dữ liệu (PDF) - Nihon Inter Electronics Corporation

tên linh kiện PT200S12
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIODE MODULE 200A/1200V/1600V
kích thước tập tin   133.64 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PT200S12 bảng dữ liệu (PDF) - Nihon Inter Electronics Corporation



Số phần tương tự - PT200S12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
PT200S12 NIEC-PT200S12 Datasheet
123Kb / 2P
200A Avg 1200~1600 Volts
PT200S12 NIEC-PT200S12_1 Datasheet
123Kb / 2P
200A Avg 1200~1600 Volts
More results


Mô tả tương tự - PT200S12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
PGH20016AM NIEC-PGH20016AM Datasheet
240Kb / 4P
THYRISTOR MODULE 200A / 1600V
logo
Diodes Incorporated
PT7612 DIODES-PT7612 Datasheet
140Kb / 3P
DIODE MODULE 75A/1200V/1600V
logo
Nihon Inter Electronics...
PC20012 NIEC-PC20012 Datasheet
204Kb / 3P
DIODE MODULE 200A/1200 to 1600V
PD20116 NIEC-PD20116 Datasheet
176Kb / 6P
DIODE MODULE - 200A/1600V
PDT20116 NIEC-PDT20116 Datasheet
329Kb / 9P
THYRISTOR MODULE 200A / 1600V
PT76S12 NIEC-PT76S12 Datasheet
118Kb / 3P
DIODE MODULE 75A/1200V/1600V
PT150S12 NIEC-PT150S12 Datasheet
127Kb / 3P
DIODE MODULE 150A/1200V/1600V
PT5112 NIEC-PT5112 Datasheet
137Kb / 3P
DIODE MODULE 50A/1200V/1600V
PT10112 NIEC-PT10112 Datasheet
142Kb / 3P
DIODE MODULE 100A/1200V/1600V
logo
MacMic
MMK200T160UX6J MACMIC-MMK200T160UX6J Datasheet
264Kb / 4P
1600V 200A Thyristor/Diode Module
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com