công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T215R-AF bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện T215R-AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snap Switches Capable of 15A Switching
kích thước tập tin   1105.34 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

T215R-AF bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor



Số phần tương tự - T215R-AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
T215R-AF PANASONIC-T215R-AF Datasheet
872Kb / 19P
Snap Switches Capable of 15 A Switching
T215R-AF PANASONIC-T215R-AF Datasheet
690Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
T215R-AF PANASONIC-T215R-AF Datasheet
802Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
2013.09
T215R-AF PANASONIC-T215R-AF Datasheet
9Mb / 24P
TOGGLE SWITCH
More results


Mô tả tương tự - T215R-AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
LS0851503F040C2A E-SWITCH-LS0851503F040C2A Datasheet
279Kb / 3P
SNAP ACTION SWITCHES
logo
Panasonic Semiconductor
AV4424 PANASONIC-AV4424 Datasheet
120Kb / 5P
ONE OF THE SMALLEST SNAP-ACTION SWITCHES
logo
Omron Electronics LLC
G7L-X OMRON-G7L-X Datasheet
138Kb / 4P
Compact Power Relay Capable of Switching 1,000 VDC Loads
logo
Panasonic Semiconductor
T-10 PANASONIC-T-10 Datasheet
386Kb / 7P
Multi-purpose Snap Switches capable of 10 A
logo
TE Connectivity Ltd
SAJ1 TEC-SAJ1 Datasheet
323Kb / 3P
Snap Action Switches
SAJ2 TEC-SAJ2 Datasheet
604Kb / 4P
Snap Action Switches
SAJ3 TEC-SAJ3 Datasheet
675Kb / 5P
Snap Action Switches
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17291EVK-WLP MAXIM-MAX17291EVK-WLP Datasheet
413Kb / 6P
Electronic Load Capable of 310mA
Rev 0; 10/20
logo
C&K Components
DSSNAP CK-COMPONENTS-DSSNAP Datasheet
229Kb / 3P
Interlock Snap Switches
31 oct 16
DS CK-COMPONENTS-DS Datasheet
234Kb / 3P
Interlock Snap Switches
31 oct 16
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com