công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PT-2045FWQ bảng dữ liệu (PDF) - Mallory Sonalert Products Inc

tên linh kiện PT-2045FWQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sound Pressure Level Min. (dB) 85 at 30cm at Rated Voltage
kích thước tập tin   90.49 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Trang chủ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc

PT-2045FWQ bảng dữ liệu (PDF) - Mallory Sonalert Products Inc



Số phần tương tự - PT-2045FWQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
PT-2040FPQ MSPI-PT-2040FPQ Datasheet
89Kb / 1P
85 at 30cm at Rated Voltage
PT-2040PQ MSPI-PT-2040PQ Datasheet
87Kb / 1P
Resonant Frequency (Hz) 4000 짹 500
More results


Mô tả tương tự - PT-2045FWQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
PT-2060FWQ MSPI-PT-2060FWQ Datasheet
87Kb / 1P
Sound Pressure Level Min. (dB) 85 at 30cm at Rated Voltage
PT-2725FPQ MSPI-PT-2725FPQ Datasheet
90Kb / 1P
Sound Pressure Level (dB/min) 85 at 30cm at Rated voltage
PT-2726FWQ MSPI-PT-2726FWQ Datasheet
91Kb / 1P
Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-2728FPQ MSPI-PT-2728FPQ Datasheet
86Kb / 1P
Sound Pressure Level (dB/min) 85 at 30cm at Rated voltage
PT-2736FPQ MSPI-PT-2736FPQ Datasheet
88Kb / 1P
Sound Pressure Level (dB/min) 90 at 30cm at Rated voltage
PT-2736FWQ MSPI-PT-2736FWQ Datasheet
91Kb / 1P
Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-2745FWQ MSPI-PT-2745FWQ Datasheet
169Kb / 1P
Sound Pressure Level (dB/min) 85 at 30cm at Rated voltage
PT-2746FWQ MSPI-PT-2746FWQ Datasheet
86Kb / 1P
Sound Pressure Level Min. (dB) 85 at 30cm at Rated Voltage
PT-3529FPQ MSPI-PT-3529FPQ Datasheet
86Kb / 1P
Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-2725FPLQ MSPI-PT-2725FPLQ Datasheet
90Kb / 1P
Sound Pressure Level (dB/min) 85 at 30cm at Rated voltage
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com