công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T1CN bảng dữ liệu (PDF) - Fox Electronics

tên linh kiện T1CN
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.0 x 1.6 mm TCXO / VCTCXO
kích thước tập tin   197.28 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  FOX [Fox Electronics]
Trang chủ  http://www.foxonline.com
Logo FOX - Fox Electronics

T1CN bảng dữ liệu (PDF) - Fox Electronics



Số phần tương tự - T1CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
T1C1-1VXA EVERLIGHT-T1C1-1VXA Datasheet
232Kb / 10P
Popular T-1 3/4 colorless 5mm LED lamps
T1C1-4VXC EVERLIGHT-T1C1-4VXC Datasheet
108Kb / 9P
5 mm Round White LED (T-13/4)
More results


Mô tả tương tự - T1CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MTRONPTI
M60641HSN MTRONPTI-M60641HSN Datasheet
882Kb / 2P
2.0 x 2.5 mm, 3.0 V, Clipped Sine Wave, TCXO/VCTCXO
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
XO-0093-OZ-TYPE-1 TAITIEN-XO-0093-OZ-TYPE-1 Datasheet
409Kb / 1P
2.0 x 1.6 mm SMD Crystal Oscillator
AT-0023-XZ TAITIEN-AT-0023-XZ Datasheet
255Kb / 1P
2.0 x 1.6 mm SMD Crystal
logo
Fox Electronics
T1GN FOX-T1GN Datasheet
173Kb / 2P
2.0 x 1.6 mm TCXO / VCTCXO - GPS
logo
Transko Electronics, In...
TX-F4 TRANSKO-TX-F4 Datasheet
180Kb / 2P
TCXO/VCTCXO 4PAD SMD (11.4 mm x 9.6 mm)
Rev. 4: July 1, 2019
TX-F6 TRANSKO-TX-F6 Datasheet
495Kb / 2P
TCXO/VCTCXO 6PAD SMD PACKAGE (11.4 x 9.6 mm)
Rev. 2: Jul. 2015
TX-N TRANSKO-TX-N Datasheet
306Kb / 2P
TCXO/VCTCXO ULTRA MINIATURE SMD (2.5 x 2.0 x 0.71mm)
Rev. 4: 12-11-2020
TX-O TRANSKO-TX-O Datasheet
468Kb / 1P
TCXO/VCTCXO ULTRA MINIATURE SMD (2.5 x 2.0 x 0.9mm)
Ver. 1: Jan. 2015
TX-U TRANSKO-TX-U Datasheet
254Kb / 2P
ULTRA MINITURE CERAMIC SMD TCXO / VCTCXO (2.0 x 1.6 x 0.7mm)
Rev. 2: Oct. 2019
VTXIN TRANSKO-VTXIN Datasheet
395Kb / 3P
TCXO/VCTCXO 4PAD SMD (11.4 mm x 9.6 mm)
Rev. 2: Nov 2017
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com