công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCE016XD3MG3B bảng dữ liệu (PDF) - Mallory Sonalert Products Inc

tên linh kiện SCE016XD3MG3B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Rating: Voltage Rating:
kích thước tập tin   59.39 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Trang chủ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc

SCE016XD3MG3B bảng dữ liệu (PDF) - Mallory Sonalert Products Inc



Số phần tương tự - SCE016XD3MG3B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
SCE016XD3MG1W MSPI-SCE016XD3MG1W Datasheet
58Kb / 1P
Voltage Rating: 6 to 16 VDC
SCE016XD3MG4B MSPI-SCE016XD3MG4B Datasheet
59Kb / 1P
Voltage Rating: 6 to 16 VDC
SCE016XD3MG5B MSPI-SCE016XD3MG5B Datasheet
59Kb / 1P
Voltage Rating: 6 to 16 VDC
SCE016XD3MG5F MSPI-SCE016XD3MG5F Datasheet
41Kb / 1P
NEMA 3R,4X, & 12: Approved with use of ACC03.
More results


Mô tả tương tự - SCE016XD3MG3B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
MOV-20D820K BOURNS-MOV-20D820K Datasheet
689Kb / 4P
High voltage rating
logo
Nell Semiconductor Co.,...
395PT NELLSEMI-395PT Datasheet
834Kb / 3P
Voltage rating up to 1600V
800PT NELLSEMI-800PT Datasheet
883Kb / 3P
Voltage rating up to 1600V
1010PT NELLSEMI-1010PT Datasheet
1Mb / 5P
Voltage rating up to 3800V
1260PT NELLSEMI-1260PT Datasheet
1Mb / 2P
Voltage rating up to 1200V
2000PT NELLSEMI-2000PT Datasheet
3Mb / 2P
Voltage rating up to 1600V
logo
RICOH electronics devic...
R1518 RICOH-R1518 Datasheet
945Kb / 38P
Input Voltage Range (Maximum Rating)
April 1, 2012
logo
Bel Fuse Inc.
0684L40A BEL-0684L40A Datasheet
1Mb / 4P
350V AC Voltage Rating
logo
Mallory Sonalert Produc...
SCE048SA3QP1B MSPI-SCE048SA3QP1B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating Voltage Rating
MSE14LCM1S MSPI-MSE14LCM1S Datasheet
48Kb / 1P
Voltage Rating SC616JW Siren
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com