công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSP02EBA20 bảng dữ liệu (PDF) - Schneider Electric

tên linh kiện SSP02EBA20
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surge Protect - EBA - 200kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
kích thước tập tin   101.7 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

SSP02EBA20 bảng dữ liệu (PDF) - Schneider Electric



Số phần tương tự - SSP02EBA20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
SSP02EBA24 SCHNEIDER-SSP02EBA24 Datasheet
92Kb / 2P
Surge Protect - EBA - 240kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
Apr 16, 2020
More results


Mô tả tương tự - SSP02EBA20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
SSP02EMA12 SCHNEIDER-SSP02EMA12 Datasheet
107Kb / 2P
Surge Protect - EMA - 120kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
SSP02EMA16 SCHNEIDER-SSP02EMA16 Datasheet
109Kb / 2P
Surge Protect - EMA - 160kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
SSP02EMA24 SCHNEIDER-SSP02EMA24 Datasheet
109Kb / 2P
Surge Protect - EMA - 240kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
SSP02EMA48 SCHNEIDER-SSP02EMA48 Datasheet
94Kb / 2P
Surge Protect - EMA - 480kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
Apr 8, 2020
SSP02EBA08 SCHNEIDER-SSP02EBA08 Datasheet
88Kb / 2P
Surge Protect - EBA - 80kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
Apr 16, 2020
SSP02EBA10 SCHNEIDER-SSP02EBA10 Datasheet
89Kb / 2P
Surge Protect - EBA - 100kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
Apr 16, 2020
SSP02EBA12 SCHNEIDER-SSP02EBA12 Datasheet
102Kb / 2P
Surge Protect - EBA - 120kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
Apr 16, 2020
SSP02EBA16 SCHNEIDER-SSP02EBA16 Datasheet
94Kb / 2P
Surge Protect - EBA - 160kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
Apr 16, 2020
SSP02EBA24 SCHNEIDER-SSP02EBA24 Datasheet
92Kb / 2P
Surge Protect - EBA - 240kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
Apr 16, 2020
TVS2IMA12O1 SCHNEIDER-TVS2IMA12O1 Datasheet
101Kb / 2P
Surge Protect - IMA - 120kA - 208Y/120VAC - 3P4W - T1
May 15, 2020
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com