công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

11872A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

tên linh kiện 11872A
Giải thích chi tiết về linh kiện  DataTuff짰 6, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, PVC Jkt, CMR
kích thước tập tin   263.07 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.

11872A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.



Số phần tương tự - 11872A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
11872A ETC2-11872A Datasheet
36Kb / 4P
4 bonded-pairs UTP, 23 AWG solid bare copper conductors, riser rated, polyolefin insulation
More results


Mô tả tương tự - 11872A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
7918A BELDEN-7918A Datasheet
278Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Pr #24 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, MSHA CMR
7919A BELDEN-7919A Datasheet
279Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Pr #24 Sol BC, PO Ins, OS, PVC Jkt, MSHA CMR
7922A BELDEN-7922A Datasheet
279Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Bonded-Pr #22 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, PLTC CMR
7923A BELDEN-7923A Datasheet
279Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, MSHA CMR
7929A BELDEN-7929A Datasheet
279Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, OS, PVC Jkt, CMR CMG
11700A BELDEN-11700A Datasheet
278Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, PVC Jkt, MSHA CMR
11700A2 BELDEN-11700A2 Datasheet
277Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, PVC Jkt, SUN RES OIL RES II CMR
121700A BELDEN-121700A Datasheet
273Kb / 3P
DataTuff짰 5e, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CMG CM
7940A BELDEN-7940A Datasheet
277Kb / 3P
DataTuff짰 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, CMX-Outdoor CMR
121872A BELDEN-121872A Datasheet
286Kb / 3P
DataTuff짰 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CMG CM
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com