công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNMD2160 bảng dữ liệu (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WNMD2160
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel, 20V, 6.3A, Power MOSFET
kích thước tập tin   1049.56 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8 
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WNMD2160 bảng dữ liệu (PDF) - Will Semiconductor Ltd.



Số phần tương tự - WNMD2160

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
WNMD2160 VBSEMI-WNMD2160 Datasheet
443Kb / 8P
Dual N-Channel MOSFET
More results


Mô tả tương tự - WNMD2160

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
GWS4621L RENESAS-GWS4621L Datasheet
524Kb / 8P
Dual 20V N-Channel Power MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNMD2078 WILLSEMI-WNMD2078 Datasheet
676Kb / 7P
Dual N-Channel, 20V, 0.48A, Power MOSFET
WNMD2090 WILLSEMI-WNMD2090 Datasheet
5Mb / 6P
Dual N-Channel, 20V, 0.62A, Power MOSFET
WNMD2162 WILLSEMI-WNMD2162 Datasheet
2Mb / 8P
Dual N-Channel, 20V, 4.8A, Power MOSFET
WNMD2172 WILLSEMI-WNMD2172 Datasheet
1Mb / 8P
Dual N-Channel, 20V, 7.0A, Power MOSFET
WNMD2173 WILLSEMI-WNMD2173 Datasheet
3Mb / 8P
Dual N-Channel, 20V, 6A, Power MOSFET
WNMD2176 WILLSEMI-WNMD2176 Datasheet
977Kb / 6P
Dual N-Channel, 20V, 2.6A, Power MOSFET
WNMD2179 WILLSEMI-WNMD2179 Datasheet
2Mb / 8P
Dual N-Channel, 20V, 6.3A, Power MOSFET
WNMD2181 WILLSEMI-WNMD2181 Datasheet
1Mb / 8P
Dual N-Channel, 20V, 13A, Power MOSFET
WNMD2186 WILLSEMI-WNMD2186 Datasheet
680Kb / 8P
Dual N-Channel, 20V, 12A, Power MOSFET
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com