công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNM3038 bảng dữ liệu (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WNM3038
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel, 30V, 22A, Power MOSFET
kích thước tập tin   2397.39 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8 
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WNM3038 bảng dữ liệu (PDF) - Will Semiconductor Ltd.



Số phần tương tự - WNM3038

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNM3030 WILLSEMI-WNM3030 Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 13A, Power MOSFET
WNM3030-8/TR WILLSEMI-WNM3030-8/TR Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 13A, Power MOSFET
WNM3032 WILLSEMI-WNM3032 Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 9.6A , Power MOSFET
WNM3032-8/TR WILLSEMI-WNM3032-8/TR Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 9.6A , Power MOSFET
WNM3034 WILLSEMI-WNM3034 Datasheet
1Mb / 9P
SingleN-Channel, 30V, 19A, Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - WNM3038

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB22NE03L STMICROELECTRONICS-STB22NE03L Datasheet
49Kb / 6P
N - CHANNEL 30V - 0.034ohm - 22A TO-263 STripFET] POWER MOSFET
Apr-1999
STB24NF10 STMICROELECTRONICS-STB24NF10 Datasheet
48Kb / 6P
N - CHANNEL 30V - 0.034ohm - 22A TO-263 STripFET] POWER MOSFET
Apr-2000
STP22NF03L STMICROELECTRONICS-STP22NF03L Datasheet
239Kb / 8P
N-CHANNEL 30V - 0.038ohm - 22A TO-220 STripFET™ POWER MOSFET
Aug-2000
STP22NF03L STMICROELECTRONICS-STP22NF03L_07 Datasheet
227Kb / 12P
N-channel 30V - 0.0038Ω - 22A - TO-220 STripFET??II Power MOSFET
03-Sep-2007
logo
Unisonic Technologies
22N20 UTC-22N20 Datasheet
189Kb / 6P
22A, 200V N-CHANNEL POWER MOSFET
22N60 UTC-22N60_11 Datasheet
211Kb / 6P
22A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
22N65 UTC-22N65_11 Datasheet
191Kb / 5P
22A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM3028 WILLSEMI-WPM3028 Datasheet
1Mb / 8P
Single P-Channel, -30V, -22A, Power MOSFET
WNM3030 WILLSEMI-WNM3030 Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 13A, Power MOSFET
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com