công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC-10-D50 bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

tên linh kiện SC-10-D50
Giải thích chi tiết về linh kiện  Common Mode SCF Coils, SCF Series, High Inductance Type
kích thước tập tin   373.69 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

SC-10-D50 bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation



Số phần tương tự - SC-10-D50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
SC-10-D020H KEMET-SC-10-D020H Datasheet
79Kb / 1P
KEMET, SC-D, AC Line Filters, Common Mode, 20 uH
SC-10-D050 KEMET-SC-10-D050 Datasheet
423Kb / 4P
SC Coils, SC-D High Frequency Type
SC-10-D05J KEMET-SC-10-D05J Datasheet
91Kb / 1P
KEMET, SC-D-J/JH, AC Line Filters, Common Mode, 50 uH
More results


Mô tả tương tự - SC-10-D50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
SCF27-10-1300 KEMET-SCF27-10-1300 Datasheet
385Kb / 4P
SC Coils, SCF Compact, High-inductance Type
SCF-02-1300 KEMET-SCF-02-1300 Datasheet
77Kb / 1P
KEMET, SCF, AC Line Filters, Common Mode, 0.013 H
SCF20-05-550 KEMET-SCF20-05-550 Datasheet
77Kb / 1P
KEMET, SCF, AC Line Filters, Common Mode, 5500 uH
SCF-03-650 KEMET-SCF-03-650 Datasheet
77Kb / 1P
KEMET, SCF, AC Line Filters, Common Mode, 6500 uH
SCF-05-350 KEMET-SCF-05-350 Datasheet
76Kb / 1P
KEMET, SCF, AC Line Filters, Common Mode, 3500 uH
SCF-01-5000 KEMET-SCF-01-5000 Datasheet
76Kb / 1P
KEMET, SCF, AC Line Filters, Common Mode, 0.05 H
SCF-01-5000 KEMET-SCF-01-5000_V01 Datasheet
484Kb / 8P
Common Mode SCF Coils, SCF Series, High Inductance Type
SCF-05-060 KEMET-SCF-05-060 Datasheet
99Kb / 1P
KEMET, SCF, AC Line Filters, Common Mode, 600 uH
SCF25XV-130-1R5A012JH KEMET-SCF25XV-130-1R5A012JH Datasheet
66Kb / 1P
KEMET, SCF-XV, AC Line Filters, Common Mode, 3.5 mH
5/09/2022
logo
SUN HOLD ELECTRIC INC
SCF-12-30-A SUNHOLD-SCF-12-30-A Datasheet
1Mb / 2P
SCF SERIES
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com