công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTE958 bảng dữ liệu (PDF) - NTE Electronics

tên linh kiện NTE958
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Circuit 3-Terminal Positive Voltage Regulator, 18V
kích thước tập tin   24.03 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE958 bảng dữ liệu (PDF) - NTE Electronics



Số phần tương tự - NTE958

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE950 NTE-NTE950 Datasheet
27Kb / 3P
Integrated Circuit Positive 3 Terminal Voltage Regulator, 100mA
NTE951 NTE-NTE951 Datasheet
27Kb / 3P
Integrated Circuit Positive 3 Terminal Voltage Regulator, 100mA
NTE952 NTE-NTE952 Datasheet
20Kb / 2P
Integrated Circuit Precision 2.5V Shunt
NTE953 NTE-NTE953 Datasheet
28Kb / 4P
Linear Integrated Circuit 4-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator
NTE955 NTE-NTE955 Datasheet
28Kb / 4P
Integrated Circuit Timing Circuit
More results


Mô tả tương tự - NTE958

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE1900 NTE-NTE1900 Datasheet
24Kb / 2P
Integrated Circuit 3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator
NTE1906 NTE-NTE1906 Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Circuit Positive 3 Terminal Voltage Regulator, 18V, 100mA
NTE1907 NTE-NTE1907 Datasheet
23Kb / 2P
Integrated Circuit Negative 3 Terminal Voltage Regulator, -18V, 100mA
NTE1920 NTE-NTE1920 Datasheet
25Kb / 2P
3 Terminal Positive Voltage Regulator 18V, 1.5A
NTE1960 NTE-NTE1960 Datasheet
27Kb / 3P
Integrated Circuit Positive, 3-Terminal Voltage Regulator
NTE950 NTE-NTE950 Datasheet
27Kb / 3P
Integrated Circuit Positive 3 Terminal Voltage Regulator, 100mA
NTE956 NTE-NTE956 Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Circuit 3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator
NTE960 NTE-NTE960 Datasheet
25Kb / 2P
Integrated Circuit 3-Terminal Positive Voltage Regulator, 5V
NTE964 NTE-NTE964 Datasheet
24Kb / 2P
Integrated Circuit 3-Terminal Positive Voltage Regulator, 8V
NTE968 NTE-NTE968 Datasheet
21Kb / 2P
Integrated Circuit 3-Terminal Positive Voltage Regulator, 15V
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com