công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RU1C001ZP bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

tên linh kiện RU1C001ZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
kích thước tập tin   2235.03 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RU1C001ZP bảng dữ liệu (PDF) - Rohm



Số phần tương tự - RU1C001ZP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RU1C001UN ROHM-RU1C001UN Datasheet
2Mb / 13P
Nch 20V 100mA Small Signal MOSFET
RU1C001UN ROHM-RU1C001UN Datasheet
1Mb / 21P
Isolated Flyback Type PWM Mode BM1P10CFJ Evaluation Board
Rev.001
More results


Mô tả tương tự - RU1C001ZP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RV1C001ZP ROHM-RV1C001ZP Datasheet
701Kb / 11P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV2C001ZP ROHM-RV2C001ZP Datasheet
765Kb / 11P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV3C001ZP ROHM-RV3C001ZP Datasheet
751Kb / 11P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV3CA01ZP ROHM-RV3CA01ZP Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RE1C001ZP ROHM-RE1C001ZP Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV2C014BC ROHM-RV2C014BC Datasheet
2Mb / 14P
Pch -20V -1.4A Small Signal MOSFET
RW1C025ZP ROHM-RW1C025ZP Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -2.5A Small Signal MOSFET
RZM001P02 ROHM-RZM001P02 Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RTR020P02HZG ROHM-RTR020P02HZG Datasheet
2Mb / 15P
Pch -20V -2A Small Signal MOSFET
US6J41FRA ROHM-US6J41FRA Datasheet
1Mb / 14P
-20V PchPch Small Signal MOSFET
20170706 - Rev.001
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com