công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1425082 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1425082
Giải thích chi tiết về linh kiện  Our standard: robust halogen-free PUR cable
kích thước tập tin   119.78 Kbytes
Html View  1   2   3   4 
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1425082 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT



Số phần tương tự - 1425082

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1425080 PHOENIX-1425080 Datasheet
120Kb / 5P
Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
1425081 PHOENIX-1425081 Datasheet
615Kb / 16P
SAC-4P-M12MSL/0,3-PUR/FSL - Power cable
1425083 PHOENIX-1425083 Datasheet
119Kb / 4P
Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
1425084 PHOENIX-1425084 Datasheet
119Kb / 4P
High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
1425085 PHOENIX-1425085 Datasheet
106Kb / 4P
High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
More results


Mô tả tương tự - 1425082

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHIELD s.r.l.
MC-OE SHIELD-MC-OE Datasheet
111Kb / 2P
PUR, halogen free, UL 300 V
MD-TE SHIELD-MD-TE Datasheet
110Kb / 2P
PUR, halogen free, UL 300 V
logo
PHOENIX CONTACT
1414806 PHOENIX-1414806 Datasheet
115Kb / 5P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1414819 PHOENIX-1414819 Datasheet
116Kb / 5P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1414858 PHOENIX-1414858 Datasheet
114Kb / 5P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1414895 PHOENIX-1414895 Datasheet
115Kb / 5P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1424604 PHOENIX-1424604 Datasheet
103Kb / 4P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1424594 PHOENIX-1424594 Datasheet
103Kb / 4P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1425067 PHOENIX-1425067 Datasheet
107Kb / 4P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1425074 PHOENIX-1425074 Datasheet
107Kb / 4P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com