công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC144WS bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

tên linh kiện PDTC144WS
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 KOHM, R2 = 22 KOHM
kích thước tập tin   93.76 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PDTC144WS bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors



Số phần tương tự - PDTC144WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PDTC144WS PHILIPS-PDTC144WS Datasheet
92Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k-ohm, R2 = 22 k-ohm
2004 Aug 17
PDTC144WS NXP-PDTC144WS Datasheet
189Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k廓, R2 = 22 k廓
2004 Aug 17
PDTC144WS PHILIPS-PDTC144WS Datasheet
189Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors R1 = 47 k廓, R2 = 22 k廓
2004 Aug 17
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTC144WS NEXPERIA-PDTC144WS Datasheet
422Kb / 15P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ
2004 Aug 17
PDTC144WS NEXPERIA-PDTC144WS Datasheet
420Kb / 15P
PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ
2004 Aug 05
More results


Mô tả tương tự - PDTC144WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PEMD10 PHILIPS-PEMD10 Datasheet
47Kb / 8P
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kohm, R2 = 47 kohm
2001 Sep 11
PEMD9 PHILIPS-PEMD9 Datasheet
67Kb / 12P
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kohm, R2 = 47 kohm
2001 Oct 22
PEMH10 PHILIPS-PEMH10 Datasheet
55Kb / 8P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kohm, R2 = 47 kohm
2001 Oct 22
PEMH13 PHILIPS-PEMH13 Datasheet
56Kb / 8P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kohm, R2 = 47 kohm
2001 Dec 13
PEMH2 PHILIPS-PEMH2 Datasheet
55Kb / 8P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kohm, R2 = 47 kohm
2001 Oct 22
PEMH9 PHILIPS-PEMH9 Datasheet
55Kb / 8P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kohm, R2 = 47 kohm
2001 Nov 07
PDTC123J PHILIPS-PDTC123J Datasheet
92Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOHM, R2 = 47 kOHM
2004 Aug 13
PDTA124X PHILIPS-PDTA124X Datasheet
93Kb / 14P
PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kohm, R2 = 47 kohm
2004 Aug 04
PUMH10 PHILIPS-PUMH10 Datasheet
54Kb / 8P
NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kohm, R2 = 47 kohm
2003 Oct 20
PDTC124X PHILIPS-PDTC124X Datasheet
83Kb / 12P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kohm, R2 = 47 kohm
Rev. 06-14 July 2005
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com