công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CF-3000-LOC-2 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện CF-3000-LOC-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sleeve receiver for 2.5 mm짼 sleeves
kích thước tập tin   49.04 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

CF-3000-LOC-2 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT



Số phần tương tự - CF-3000-LOC-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
CF-3000-LOC-0 PHOENIX-CF-3000-LOC-0 Datasheet
48Kb / 2P
Sleeve receiver for 0.5 mm짼 sleeves
CF-3000-LOC-1 PHOENIX-CF-3000-LOC-1 Datasheet
48Kb / 2P
Sleeve receiver for 1.0 mm짼 sleeves
More results


Mô tả tương tự - CF-3000-LOC-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qualtek Electronics Cor...
QF-40-01 QUALTEK-QF-40-01 Datasheet
302Kb / 1P
Filter Media for QLM Sleeves
logo
PHOENIX CONTACT
CF-3000-LOC-0 PHOENIX-CF-3000-LOC-0 Datasheet
48Kb / 2P
Sleeve receiver for 0.5 mm짼 sleeves
CF-3000-LOC-1 PHOENIX-CF-3000-LOC-1 Datasheet
48Kb / 2P
Sleeve receiver for 1.0 mm짼 sleeves
CRIMPFOX-LC-UR-2 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UR-2 Datasheet
51Kb / 2P
Crimp insert for tube lugs, 0.75 - 2.5 mm짼
CF-3000-CG-2 PHOENIX-CF-3000-CG-2 Datasheet
45Kb / 2P
Replacement cable guide 2.5 mm짼, for sleeve feed CF 3000 HZG 2,5
CF-500LOC-SCF-2 PHOENIX-CF-500LOC-SCF-2 Datasheet
43Kb / 2P
Sleeve receiver for CF 500 crimping machine, for slip-on sleeves (SCF 2.8...), 0.1 - 1.5 mm짼, width: 2.8 mm,length 5 mm
CF-500LOC-SCF-4 PHOENIX-CF-500LOC-SCF-4 Datasheet
43Kb / 2P
Sleeve receiver for CF 500 crimping machine, for slip-on sleeves (SCF 4,8...), 0.5 - 2.5 mm짼, width: 4.8 mm
CF-500LOC-SCF-6 PHOENIX-CF-500LOC-SCF-6 Datasheet
43Kb / 2P
Sleeve receiver for CF 500 crimping machine, for slip-on sleeves (SCF 6,3...), 0.5 - 6 mm짼, width: 6.3 mm
CF-500LOC-SCM-6 PHOENIX-CF-500LOC-SCM-6 Datasheet
43Kb / 2P
Sleeve receiver for CF 500 crimping machine, for (SCM...) 0.5 - 2.5 mm flat plug, width: 6.3 mm
1406700 PHOENIX-1406700 Datasheet
49Kb / 2P
Insulating sleeve, as touch protection, slide onto the conductor before for 2.8 slip-on sleeves
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com