công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR553PFRA bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

tên linh kiện 2SCR553PFRA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Middle Power Transistor (50V / 2A)
kích thước tập tin   1514.14 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8 
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR553PFRA bảng dữ liệu (PDF) - Rohm



Số phần tương tự - 2SCR553PFRA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR553P ROHM-2SCR553P Datasheet
234Kb / 5P
Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR553P ROHM-2SCR553P Datasheet
344Kb / 7P
NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR553P5 ROHM-2SCR553P5 Datasheet
1Mb / 9P
Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR553PT100 ROHM-2SCR553PT100 Datasheet
344Kb / 7P
NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR553P ROHM-2SCR553P_09 Datasheet
234Kb / 5P
Midium Power Transistors (50V / 2A)
More results


Mô tả tương tự - 2SCR553PFRA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SB1443 ROHM-2SB1443 Datasheet
118Kb / 3P
Power Transistor (-50V, -2A)
2SA2094TLQ ROHM-2SA2094TLQ Datasheet
471Kb / 7P
PNP -2A -60V Middle Power Transistor
2SAR512PFRA ROHM-2SAR512PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor(-30V/-2A)
2SAR513PFRA ROHM-2SAR513PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor(-50V / -1A)
2SAR533PFRA ROHM-2SAR533PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor(-50V / -3A)
2SAR553PFRA ROHM-2SAR553PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor (-50V / -2A)
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SCR512PFRA ROHM-2SCR512PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor (30V / 2A)
2SCR513PFRA ROHM-2SCR513PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor (50V / 1A)
2SCR533PFRA ROHM-2SCR533PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor (50V / 3A)
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com