công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTE56063 bảng dữ liệu (PDF) - NTE Electronics

tên linh kiện NTE56063
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIAC, 8A, High Commutation
kích thước tập tin   21.11 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE56063 bảng dữ liệu (PDF) - NTE Electronics



Số phần tương tự - NTE56063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE5606 NTE-NTE5606 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 4 Amp
NTE56060 NTE-NTE56060 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 16A
NTE56060 NTE-NTE56060 Datasheet
25Kb / 2P
NTE56058 thru NTE56060 TRIAC, 16A
NTE56065 NTE-NTE56065 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 600VRM, 12A, High Commutation
NTE56066 NTE-NTE56066 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 16A, High Commutation
More results


Mô tả tương tự - NTE56063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE56065 NTE-NTE56065 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 600VRM, 12A, High Commutation
NTE56066 NTE-NTE56066 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 16A, High Commutation
NTE56068 NTE-NTE56068 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 16A, High Commutation
NTE56070 NTE-NTE56070 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 25A, High Commutation
logo
List of Unclassifed Man...
FT1011 ETC-FT1011 Datasheet
144Kb / 4P
HIGH COMMUTATION TRIAC
logo
NEC
AC08DGM NEC-AC08DGM Datasheet
688Kb / 6P
8A MOLD TRIAC
logo
NXP Semiconductors
BTA316-800ET NXP-BTA316-800ET Datasheet
210Kb / 13P
16 A three-quadrant high commutation triac
Rev. 01-29 March 2010
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HTX8-600 SEMIHOW-HTX8-600 Datasheet
267Kb / 6P
600V 8A TRIAC
logo
Unisonic Technologies
UCR8PM UTC-UCR8PM Datasheet
180Kb / 3P
8A TRIAC
logo
Renesas Technology Corp
BCR8FM-14LB RENESAS-BCR8FM-14LB_17 Datasheet
823Kb / 9P
700V - 8A - Triac
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com