công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSHG6410 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

TSHG6410 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện TSHG6410_11
tải về  TSHG6410 tải về
kích thước tập tin   115.25 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero

TSHG6410 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TSHG6410 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSHG6410_11
tải về  TSHG6410 Click to download

kích thước tập tin   115.25 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero

TSHG6410 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


TSHG6410 Thông tin chi tiết sản phẩm

• Package type: leaded
• Package form: T-1¾
• Dimensions (in mm): Ø 5
• Peak wavelength: λp = 850 nm
• High reliability
• High radiant power
• High radiant intensity
• Angle of half intensity: φ = ± 18°
• Low forward voltage
• Suitable for high pulse current operation
• High modulation bandwidth: fc = 18 MHz
• Good spectral matching with CMOS cameras
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC and in
accordance to WEEE 2002/96/EC




Số phần tương tự - TSHG6410_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSHG6410 VISHAY-TSHG6410_09 Datasheet
103Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
08-Jul-09
TSHG6410 VISHAY-TSHG6410_V01 Datasheet
113Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
23-Aug-11
TSHG6410 VISHAY-TSHG6410_V02 Datasheet
112Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
23-Aug-11
More results


Mô tả tương tự - TSHG6410_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSHG6200 VISHAY-TSHG6200_07 Datasheet
116Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
04-Dec-07
TSHG5210 VISHAY-TSHG5210_09 Datasheet
113Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
25-Jun-09
TSHG6210 VISHAY-TSHG6210_09 Datasheet
112Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
25-Jun-09
TSHG6410 VISHAY-TSHG6410_09 Datasheet
103Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
08-Jul-09
TSHG5410 VISHAY-TSHG5410_11 Datasheet
110Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
23-Aug-11
TSHG5210 VISHAY-TSHG5210_V01 Datasheet
107Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
23-Aug-11
TSHG6200 VISHAY-TSHG6200_V01 Datasheet
110Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
24-Aug-11
TSHG6210 VISHAY-TSHG6210_V01 Datasheet
104Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
23-Aug-11
TSHG5210 VISHAY-TSHG5210_V02 Datasheet
107Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
23-Aug-11
TSHG6410 VISHAY-TSHG6410_V02 Datasheet
112Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, GaAlAs Double Hetero
23-Aug-11
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com