công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MM3Z2V4 bảng dữ liệu (PDF) - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

MM3Z2V4 Datasheet PDF - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd
tên linh kiện MM3Z2V4
tải về  MM3Z2V4 tải về
kích thước tập tin   290.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 300mW Silicon Planar Zener Diodes

MM3Z2V4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MM3Z2V4 Datasheet PDF - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

tên linh kiện MM3Z2V4
tải về  MM3Z2V4 Click to download

kích thước tập tin   290.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 300mW Silicon Planar Zener Diodes

MM3Z2V4 bảng dữ liệu (HTML) - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd


MM3Z2V4 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Total power dissipation : max. 300 mW
• Small plastic package suitable for surface mounted design
• Tolerance approximately ± 5%




Số phần tương tự - MM3Z2V4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
MM3Z2V4 DIOTEC-MM3Z2V4 Datasheet
48Kb / 2P
Surface mount Zener Diodes
logo
Weitron Technology
MM3Z2V4 WEITRON-MM3Z2V4 Datasheet
214Kb / 5P
Surface Mount Zener Diodes
logo
Diotec Semiconductor
MM3Z2V4 DIOTEC-MM3Z2V4 Datasheet
95Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
MM3Z2V4 DIOTEC-MM3Z2V4 Datasheet
96Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
MM3Z2V4 SECOS-MM3Z2V4 Datasheet
198Kb / 3P
Surface Mount Zener Diode
More results


Mô tả tương tự - MM3Z2V4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
BZX84 DAESAN-BZX84 Datasheet
373Kb / 3P
300mW SOT-23 ZENER DIODES
logo
TAITRON Components Inco...
BZX84C2V4 TAITRON-BZX84C2V4 Datasheet
153Kb / 5P
300mW Surface Mount Zener Diodes
logo
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 HTSEMI-ZMM1 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX85C2V7 CDIL-BZX85C2V7 Datasheet
108Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com