công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1623-SOT23 bảng dữ liệu (PDF) - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

2SC1623-SOT23 Datasheet PDF - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD
tên linh kiện 2SC1623-SOT23
tải về  2SC1623-SOT23 tải về
kích thước tập tin   2028.02 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN Transistors

2SC1623-SOT23 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SC1623-SOT23 Datasheet PDF - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện 2SC1623-SOT23
tải về  2SC1623-SOT23 Click to download

kích thước tập tin   2028.02 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN Transistors

2SC1623-SOT23 bảng dữ liệu (HTML) - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD


2SC1623-SOT23 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
● High DC Current Gain:
   hFE = 200 TYP.
   VCE = 6.0 V, IC = 1.0 mA
● High Voltage:
   VCE O = 50 V




Số phần tương tự - 2SC1623-SOT23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
2SC1623-HF COMCHIP-2SC1623-HF Datasheet
522Kb / 5P
General Purpose Transistors
REV:A
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC1623-HF KEXIN-2SC1623-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
2SC1623-L4 KEXIN-2SC1623-L4 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2SC1623-L4 YFWDIODE-2SC1623-L4 Datasheet
577Kb / 3P
NPN Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC1623-L4-HF KEXIN-2SC1623-L4-HF Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
More results


Mô tả tương tự - 2SC1623-SOT23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KST9013 KEXIN-KST9013 Datasheet
103Kb / 2P
NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
NPN Transistors
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com