công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B1100E bảng dữ liệu (PDF) - Weitron Technology

B1100E Datasheet PDF - Weitron Technology
tên linh kiện B1100E
tải về  B1100E tải về
kích thước tập tin   1202.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A

B1100E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
B1100E Datasheet PDF - Weitron Technology

tên linh kiện B1100E
tải về  B1100E Click to download

kích thước tập tin   1202.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A

B1100E bảng dữ liệu (HTML) - Weitron Technology


B1100E Thông tin chi tiết sản phẩm

Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A

FEATURES
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
* Low power loss,high efficiency
* For use in low voltage high frequency inverters, free wheeling,and polarity protection applications
* Guardring for over voltage protection
* High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at terminals




Số phần tương tự - B1100E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
B1100 DIODES-B1100 Datasheet
64Kb / 2P
1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30018 Rev. B-2
logo
Lite-On Technology Corp...
B1100 LITEON-B1100 Datasheet
36Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B1100 WEITRON-B1100 Datasheet
94Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
B1100 DIODES-B1100 Datasheet
361Kb / 3P
1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30018 Rev. 6 - 2
logo
Compact Technology Corp...
B1100 CTC-B1100 Datasheet
54Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Mô tả tương tự - B1100E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G Datasheet
172Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
LMBR120ET1G LRC-LMBR120ET1G Datasheet
495Kb / 11P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
Weitron Technology
B120F WEITRON-B120F Datasheet
1Mb / 6P
Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR120F FS-FDR120F Datasheet
276Kb / 3P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120E AITSEMI-MBR120E Datasheet
484Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV1.1
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
SM120A AITSEMI-SM120A Datasheet
571Kb / 5P
SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.2
SM320A AITSEMI-SM320A Datasheet
722Kb / 5P
SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.0
SM520A AITSEMI-SM520A Datasheet
486Kb / 5P
SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
SM1100A AITSEMI-SM1100A Datasheet
571Kb / 5P
SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.2
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com