công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX84C6V2-G bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

BZX84C6V2-G Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện BZX84C6V2-G
tải về  BZX84C6V2-G tải về
kích thước tập tin   125.26 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon planar Zener diodes

BZX84C6V2-G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BZX84C6V2-G Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện BZX84C6V2-G
tải về  BZX84C6V2-G Click to download

kích thước tập tin   125.26 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon planar Zener diodes

BZX84C6V2-G bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


BZX84C6V2-G Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Silicon planar Zener diodes
• The Zener voltages are graded according to the
   international E24 standard. Standard Zener
   voltage tolerance is ± 5 %, indicated by the “C”
   in the ordering code. Replace “C” with “B” for
   ± 2 % tolerance.
• AEC-Q101 qualified
• ESD capability acc. to AEC-Q101:
   human body model: > 8 kV,
   machine model: > 800 V
• Base P/N-G3 - green, commercial grade
• Material categorization: For definitions of compliance
   please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - BZX84C6V2-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX84C6V2- VISHAY-BZX84C6V2- Datasheet
144Kb / 8P
Small Signal Zener Diodes
08-Dec-11
logo
Diodes Incorporated
BZX84C6V2-7-F DIODES-BZX84C6V2-7-F Datasheet
447Kb / 4P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18001 Rev. 25 - 2
logo
Pan Jit International I...
BZX84C6V2-AU PANJIT-BZX84C6V2-AU Datasheet
292Kb / 6P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BZX84C6V2-TP MCC-BZX84C6V2-TP Datasheet
312Kb / 6P
Silicon 350 mWatt Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZX84C6V2-V VISHAY-BZX84C6V2-V Datasheet
452Kb / 10P
Small Signal Zener Diodes
14-Jul-05
More results


Mô tả tương tự - BZX84C6V2-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 HTSEMI-ZMM1 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX85C2V7 CDIL-BZX85C2V7 Datasheet
108Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com