công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX6326-22W bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

MAX6326-22W Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện MAX6326-22W
tải về  MAX6326-22W tải về
kích thước tập tin   95.71 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-pin ultra-low power SC70/SOT microprocessor reset circuit

MAX6326-22W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAX6326-22W Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện MAX6326-22W
tải về  MAX6326-22W Click to download

kích thước tập tin   95.71 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-pin ultra-low power SC70/SOT microprocessor reset circuit

MAX6326-22W bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


MAX6326-22W Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The MAX6326/MAX6327//MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348 microprocessor (µP) reset circuits monitor power supplies in µP and digital systems. These devices eliminate external components and adjustments while providing excellent circuit reliability and low cost solution. They are used to monitor 2.5 V, 3 V, 3.3 V and 5 V power supplies.

FEATURES
• Ultra-low 1 µA (max) supply current
• Precision monitoring of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V power supply voltages
• Reset thresholds available from 2.2 V to 4.63 V
• Fully specified over temperature –40 °C to +85 °C
• 100 ms (min) power-on-reset delay time
• Power transient immunity
• Available in three versions: Push-Pull RESET, Push-Pull RESET, and Open-Drain RESET
• Pin compatible with MAX803/MAX809/MAX810
• Small, low cost, 3-pin SC70/SOT23 packages

APPLICATIONS
• Computers and controllers
• Power monitoring
• Portable/battery powered equipment
• Industrial equipment




Số phần tương tự - MAX6326-22W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6326-T MAXIM-MAX6326-T Datasheet
179Kb / 14P
5-Pin uP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Rev 11; 2/13
More results


Mô tả tương tự - MAX6326-22W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6326 MAXIM-MAX6326 Datasheet
131Kb / 8P
3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT 關P Reset Circuits
Rev 3; 1/00
MAX6711L MAXIM-MAX6711L Datasheet
145Kb / 8P
4-Pin SC70 Microprocessor Reset Circuits with Manual Reset Input
Rev 0; 1/00
logo
EM Microelectronic - MA...
V6340 EMMICRO-V6340 Datasheet
1Mb / 8P
Ultra Low Cost 3-Pin Microprocessor Reset
V6309 EMMICRO-V6309 Datasheet
709Kb / 6P
3-Pin Microprocessor Reset Circuit
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ809A BCDSEMI-AZ809A Datasheet
234Kb / 11P
3-PIN MICROPROCESSOR RESET CIRCUIT
logo
Diodes Incorporated
APX803 DIODES-APX803 Datasheet
201Kb / 10P
3-PIN MICROPROCESSOR RESET CIRCUIT
DS32132 Rev. 1 ??2
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ809A BCDSEMI-AZ809A_10 Datasheet
742Kb / 11P
3-PIN MICROPROCESSOR RESET CIRCUIT
logo
Diodes Incorporated
APX803-29SAG-7 DIODES-APX803-29SAG-7 Datasheet
201Kb / 10P
3-PIN MICROPROCESSOR RESET CIRCUIT
Rev 1
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6711SEXS-T MAXIM-MAX6711SEXS-T Datasheet
285Kb / 8P
4-Pin SC70 Microprocessor Reset Circuits
Rev 1; 12/05
logo
Diodes Incorporated
APX803S DIODES-APX803S Datasheet
356Kb / 9P
3-PIN MICROPROCESSOR RESET CIRCUIT
January 2017
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.
NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.
NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com