công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SAA5645HL bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

SAA5645HL Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện SAA5645HL
tải về  SAA5645HL tải về
kích thước tập tin   450.79 Kbytes
Page   112 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)

SAA5645HL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SAA5645HL Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện SAA5645HL
tải về  SAA5645HL Click to download

kích thước tập tin   450.79 Kbytes
Page   112 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)

SAA5645HL bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


SAA5645HL Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The SAA56xx family of microcontrollers are a derivative of the Philips industry-standard 80C51 microcontroller and are intended for use as the central control mechanism in a television receiver. They provide control functions for the television system, OSD and incorporate an integrated Data Capture and display function for either Teletext or Closed Caption.

FEATURES
• Single-chip higher frequency microcontroller with integrated On-Screen Display (OSD)
• Versions available with integrated Data Capture
• Both active HIGH and active LOW reset pins
• OTP memory for both Program ROM and character sets
• In-System Programming (ISP) option for the embedded OTP memories using IEEE1149 (JTAG: Joint Test Action Group) interface
• Single power supply: 3.0 to 3.6 V
• 5 V tolerant digital inputs and I/O
• 32 I/O ports via individual addressable controls
• Larger Character ROM, up to 1020 characters of 12 × 10 pixels
• Smoothing capability on sized characters
• Programmable I/O for push-pull, open-drain and quasi-bidirectional and high-impedance
• Two port lines with 8 mA sink (at <0.4 V) capability, for direct drive of LED
• Single crystal oscillator for microcontroller, OSD and Data Capture
• Power reduction modes: Idle, Standby and Power-down
• Byte level I2C-bus up to 400 kHz dual port I/O
• 64 Dynamically Redefinable Characters for OSDs
• Increased special graphic characters allowing four colours per character
• Selectable character height 9, 10, 13 and 16 TV lines
• Pin compatibility throughout family
• Operating temperature: −20 to +70 °C




Số phần tương tự - SAA5645HL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
SAA5675HL PHILIPS-SAA5675HL Datasheet
532Kb / 116P
Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)
2002 May 06
SAA5677HL PHILIPS-SAA5677HL Datasheet
532Kb / 116P
Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)
2002 May 06
SAA567X PHILIPS-SAA567X Datasheet
532Kb / 116P
Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)
2002 May 06
SAA5695HL PHILIPS-SAA5695HL Datasheet
532Kb / 116P
Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)
2002 May 06
SAA5697HL PHILIPS-SAA5697HL Datasheet
532Kb / 116P
Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)
2002 May 06
More results


Mô tả tương tự - SAA5645HL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM1283 NSC-LM1283 Datasheet
401Kb / 13P
140 MHz RGB Video Amplifier System with On Screen Display (OSD)
logo
NXP Semiconductors
SAA5288 PHILIPS-SAA5288 Datasheet
508Kb / 48P
TV microcontroller with full screen On Screen Display OSD
1997 Jun 24
logo
Sanyo Semicon Device
LA7696 SANYO-LA7696 Datasheet
146Kb / 6P
Color TV ON-Screen Display Interface
logo
NXP Semiconductors
SAA5520 PHILIPS-SAA5520 Datasheet
340Kb / 80P
Standard TV Microcontrollers with On-Screen Display(OSD)
1999 Oct 27
SAA567X PHILIPS-SAA567X Datasheet
532Kb / 116P
Enhanced TV microcontrollers with On-Screen Display (OSD)
2002 May 06
logo
List of Unclassifed Man...
MTV021 ETC-MTV021 Datasheet
205Kb / 17P
Enhanced Super On-Screen Display
MTV016 ETC-MTV016 Datasheet
104Kb / 11P
Enhanced On-Screen-Display Controller
logo
NXP Semiconductors
SAA55XX PHILIPS-SAA55XX Datasheet
348Kb / 84P
TV microcontrollers with Closed Captioning (CC) and On-Screen Display (OSD)
2000 Feb 23
logo
Motorola, Inc
MC141541 MOTOROLA-MC141541 Datasheet
303Kb / 16P
Enhanced Monitor On-Screen Display
logo
Texas Instruments
TLS1255 TI1-TLS1255 Datasheet
139Kb / 7P
VIDEO PREAMPLIFIER SYSTEM WITH ON-SCREEN DISPLAY (OSD)MIXER
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.
NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.
NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com