công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12034AP bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC12034AP Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC12034AP
tải về  MC12034AP tải về

kích thước tập tin   84.35 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER

MC12034AP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC12034AP Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC12034AP
tải về  MC12034AP Click to download

kích thước tập tin   84.35 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER

MC12034AP bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC12034AP Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12034AP Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12034AP Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12034AP Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc

MC12034AP Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC12034A can be used with CMOS synthesizers requiring positive edges to trigger internal counters such as Motorola’s MC145xxx series in a PLL to provide tuning signals up to 2.0 GHz in programmable frequency steps.

• 2.0 GHz Toggle Frequency
• Supply Voltage 4.5 to 5.5 V
• MC12034A for Positive Edge Triggered Synthesizers
• 12mA Maximum, –40 to 85°C, VCC = 5.5 Vdc
• Modulus Control Input is Compatible with Standard CMOS and TTL
• Low–Power 8.5 mA Typical




Số phần tương tự - MC12034AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC1203 MOTOROLA-MC1203 Datasheet
192Kb / 4P
   6-INPUT GATES
MC12033A MOTOROLA-MC12033A Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033AD MOTOROLA-MC12033AD Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033AP MOTOROLA-MC12033AP Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033BD MOTOROLA-MC12033BD Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
More results


Mô tả tương tự - MC12034AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC12033A MOTOROLA-MC12033A Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12025 MOTOROLA-MC12025 Datasheet
73Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVA MOTOROLA-MC12022LVA Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12028A MOTOROLA-MC12028A Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12054A MOTOROLA-MC12054A Datasheet
82Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 LOW POWER DUAL MODULUS PRESCALER
MC12023 MOTOROLA-MC12023 Datasheet
67Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12075 MOTOROLA-MC12075 Datasheet
74Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12509 LANSDALE-ML12509 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
ML12509 LANSDALE-ML12509_08 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
ML12013 LANSDALE-ML12013_08 Datasheet
5Mb / 15P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com