công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13060 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC13060 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC13060
tải về  MC13060 tải về

kích thước tập tin   113.04 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện MINI?밯ATT AUDIO OUTPUT

MC13060 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC13060 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC13060
tải về  MC13060 Click to download

kích thước tập tin   113.04 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện MINI?밯ATT AUDIO OUTPUT

MC13060 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC13060 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC13060 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC13060 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC13060 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC13060 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC13060 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc

MC13060 Thông tin chi tiết sản phẩm

Mini–Watt Audio Output

This device is a rugged and versatile power amplifier in a remarkable plastic power package.

• Supply Voltages from 6.0 Vdc to 35 Vdc
• 2.0 W Output @ 70°C Ambient on PC Board with Good Copper Ground Plane
• Self Protecting Thermal Shutdown
• Easy to Apply, Few Components
• Gain Externally Determined
• Output is Independent of Supply Voltage Over a Wide Range




Số phần tương tự - MC13060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DENSEI-LAMBDA
MC1306 LAMBDA-MC1306 Datasheet
1Mb / 4P
   MC13-SERIES
logo
Motorola, Inc
MC13062 MOTOROLA-MC13062 Datasheet
189Kb / 2P
   FM RECEIVER FRONT END
logo
DENSEI-LAMBDA
MC1306DIN LAMBDA-MC1306DIN Datasheet
1Mb / 4P
   MC13-SERIES
More results


Mô tả tương tự - MC13060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rhombus Industries Inc.
T-35000 RHOMBUS-IND-T-35000 Datasheet
25Kb / 1P
   Mini Audio Transformers
logo
List of Unclassifed Man...
LL1517 ETC1-LL1517 Datasheet
23Kb / 1P
   Audio Output Transformer
logo
STMicroelectronics
BC139 STMICROELECTRONICS-BC139 Datasheet
116Kb / 3P
   AUDIO OUTPUT AMPLIFIER
logo
Dubilier
DBCMD05108 DUBILIER-DBCMD05108 Datasheet
243Kb / 1P
   AUDIO PCB MINI DIN SOCKETS
logo
Unisonic Technologies
M28S UTC-M28S_11 Datasheet
109Kb / 2P
   AUDIO OUTPUT DRIVER AMPLIFIER
M28S UTC-M28S_15 Datasheet
131Kb / 3P
   AUDIO OUTPUT DRIVER AMPLIFIER
M28S UTC-M28S Datasheet
86Kb / 2P
   AUDIO OUTPUT DRIVER AMPLIFIER
logo
Dubilier
DBCMD0508-4 DUBILIER-DBCMD0508-4 Datasheet
446Kb / 1P
   AUDIO PCB MINI JACK DIN SOCKETS
DBCMD0508-4 DUBILIER-DBCMD0508-4_11 Datasheet
779Kb / 3P
   AUDIO PCB MINI JACK DIN SOCKETS
logo
New Japan Radio
NJW1136 NJRC-NJW1136 Datasheet
412Kb / 24P
   AUDIO PROCESSOR with Subwoofer Output
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com