công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T89C51RC2-SLSCL bảng dữ liệu (PDF) - ATMEL Corporation

T89C51RC2-SLSCL Datasheet PDF - ATMEL Corporation
tên linh kiện T89C51RC2-SLSCL
tải về  T89C51RC2-SLSCL tải về
kích thước tập tin   251.29 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Microcontroller with 16 Kbytes/ 32 Kbytes FLASH

T89C51RC2-SLSCL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T89C51RC2-SLSCL Datasheet PDF - ATMEL Corporation

tên linh kiện T89C51RC2-SLSCL
tải về  T89C51RC2-SLSCL Click to download

kích thước tập tin   251.29 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Microcontroller with 16 Kbytes/ 32 Kbytes FLASH

T89C51RC2-SLSCL bảng dữ liệu (HTML) - ATMEL Corporation


T89C51RC2-SLSCL Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

T89C51RB2/RC2 is a high performance FLASH version of the 80C51 8-bit microcontrollers. It contains a 16K or 32Kbytes Flash memory block for program and data. The 16 Kbytes or 32 Kbytes FLASH memory can be programmed either in parallel mode or in serial mode with the ISP capability or with software. The programming voltage is internally generated from the standard VCC pin.



Features

• 80C52 Compatible

• 8051 pin and instruction compatible

• Four 8-bit I/O ports

• Three 16-bit timer/counters

• 256 bytes scratch pad RAM

• 10 Interrupt sources with 4 priority levels

• Dual Data Pointer

• Variable length MOVX for slow RAM/peripherals

• ISP (In System Programming) using standard VCC power supply.

• Boot ROM contains low level FLASH programming routines and a default serial loader

• High-Speed Architecture

• 40 MHz in standard mode

• 20 MHz in X2 mode (6 clocks/machine cycle)

• 16K/32K bytes on-chip FLASH program / data Memory

• Byte and page (128 bytes) erase and write

• 100k write cycles

• On-chip 1024 bytes expanded RAM (XRAM)

• Software selectable size (0, 256, 512, 768, 1024 bytes)

• 256 bytes selected at reset for TS87C51RB2/RC2 compatibility

• Keyboard interrupt interface on port P1

• SPI Interface (Master / Slave Mode)

• 8-bit clock prescaler

• Improved X2 mode with independant selection for CPU and each peripheral

• Programmable Counter Array 5 Channels with:

• High Speed Output,

• Compare / Capture,

• Pulse Width Modulator,

• Watchdog Timer Capabilities

• Asynchronous port reset

• Full duplex Enhanced UART

• Dedicated Baud Rate Generator for UART

• Low EMI (inhibit ALE)




Số phần tương tự - T89C51RC2-SLSCL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
T89C51RC2-SLSCM ATMEL-T89C51RC2-SLSCM Datasheet
1Mb / 117P
8-bit Microcontroller with 16K/ 32K Bytes Flash
More results


Mô tả tương tự - T89C51RC2-SLSCL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
M87C51FC INTEL-M87C51FC Datasheet
257Kb / 15P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 32 KBYTES USER PROGRAMMABLE EPROM
logo
ATMEL Corporation
TS80C54X2 ATMEL-TS80C54X2 Datasheet
1Mb / 58P
8-bit CMOS Microcontroller 16/32 Kbytes ROM/OTP
logo
Integrated Silicon Solu...
89C52 ISSI-89C52 Datasheet
425Kb / 50P
CMOS SINGLE CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER with 8-Kbytes of FLASH
logo
Integrated Circuit Solu...
IC89C54 ICSI-IC89C54 Datasheet
142Kb / 24P
CMOS SINGLE CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER with 16/32/64-Kbytes of FLASH
IC89C52 ICSI-IC89C52 Datasheet
131Kb / 22P
CMOS SINGLE CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER with 8(4)-Kbytes of FLASH
IC89E54 ICSI-IC89E54 Datasheet
180Kb / 36P
8-BITS SINGLE MICROCONTROLLER with 16/32/64-Kbytes of FLASH, 256 byte 512 byte RAM
IC89LV52 ICSI-IC89LV52 Datasheet
218Kb / 22P
CMOS SINGLE CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER with 8(4)-Kbytes of FLASH
logo
Integrated Silicon Solu...
IS89C51 ISSI-IS89C51 Datasheet
280Kb / 48P
CMOS SINGLE CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER with 4-Kbytes of FLASH
logo
ATMEL Corporation
TS80C32X2 ATMEL-TS80C32X2_08 Datasheet
603Kb / 55P
8-bit Microcontroller 8 Kbytes ROM/OTP, ROMless
TS80C54 ATMEL-TS80C54 Datasheet
527Kb / 62P
8-bit CMOS Microcontroller 16/32 Kbytes ROM/OTP
More results




Giới thiệu về ATMEL Corporation


Atmel Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1984.
Công ty là nhà cung cấp hàng đầu các bộ vi điều khiển, giải pháp cảm ứng và các sản phẩm bán dẫn khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường tiêu dùng, công nghiệp và ô tô.
Các sản phẩm của Atmel được biết đến với yếu tố hình thức nhỏ, mức tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cao.
Năm 2016, Atmel đã được Microchip Technology Inc., nhà cung cấp hàng đầu về vi điều khiển và chất bán dẫn tương tự.
Thương hiệu và công nghệ Atmel tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Microchip.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com