công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ22CA bảng dữ liệu (PDF) - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ22CA Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD
tên linh kiện SMAJ22CA
tải về  SMAJ22CA tải về
kích thước tập tin   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ22CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMAJ22CA Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SMAJ22CA
tải về  SMAJ22CA Click to download

kích thước tập tin   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ22CA bảng dữ liệu (HTML) - SUNMATE electronic Co., LTD


SMAJ22CA Thông tin chi tiết sản phẩm

VOLTAGE RANGE: 5.0 - 440 V

POWER: 400Watts



Features

• Glass Passivated Die Construction

• Uni- and Bi-Directional Versions Available

• Excellent Clamping Capability

• Fast Response Time

• Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0



 




Số phần tương tự - SMAJ22CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bytes
SMAJ22CA BYTES-SMAJ22CA Datasheet
336Kb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Diodes Incorporated
SMAJ22CA DIODES-SMAJ22CA Datasheet
80Kb / 3P
400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19005 Rev. 9 - 2
logo
List of Unclassifed Man...
SMAJ22CA ETC-SMAJ22CA Datasheet
336Kb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Diodes Incorporated
SMAJ22CA DIODES-SMAJ22CA Datasheet
79Kb / 4P
400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19005 Rev. 10 - 2
logo
Littelfuse
SMAJ22CA LITTELFUSE-SMAJ22CA Datasheet
174Kb / 4P
Silicon Avalanche Diodes - 400W Surface Mount Transient Voltage Supressors
More results


Mô tả tương tự - SMAJ22CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P6SMAFJ5.0A SUNMATE-P6SMAFJ5.0A Datasheet
690Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMA5.0A SUNMATE-SMA5.0A Datasheet
690Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ220A SUNMATE-SMAJ220A Datasheet
787Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ250CA SUNMATE-SMAJ250CA Datasheet
787Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ400CA SUNMATE-SMAJ400CA Datasheet
787Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ85A SUNMATE-SMAJ85A Datasheet
787Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ28A SUNMATE-SMAJ28A Datasheet
787Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ30CA SUNMATE-SMAJ30CA Datasheet
787Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ45A SUNMATE-SMAJ45A Datasheet
787Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ6.8A SUNMATE-SMAJ6.8A Datasheet
201Kb / 2P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com