công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ200CA bảng dữ liệu (PDF) - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ200CA Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD
tên linh kiện SMAJ200CA
tải về  SMAJ200CA tải về

kích thước tập tin   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ200CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMAJ200CA Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SMAJ200CA
tải về  SMAJ200CA Click to download

kích thước tập tin   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ200CA bảng dữ liệu (HTML) - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ200CA Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ200CA Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ200CA Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ200CA Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ200CA Datasheet HTML 5Page - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ200CA Thông tin chi tiết sản phẩm

VOLTAGE RANGE: 5.0 - 440 V

POWER: 400Watts



Features

• Glass Passivated Die Construction

• Uni- and Bi-Directional Versions Available

• Excellent Clamping Capability

• Fast Response Time

• Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0



 




Số phần tương tự - SMAJ200CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMAJ200CA HUAXINAN-SMAJ200CA Datasheet
469Kb / 6P
   400W Transient Voltage Suppressors
logo
Littelfuse
SMAJ200CA LITTELFUSE-SMAJ200CA Datasheet
174Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 400W Surface Mount Transient Voltage Supressors
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ200CA SOCAY-SMAJ200CA Datasheet
3Mb / 56P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ200CA YANGJIE-SMAJ200CA Datasheet
183Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
SHIKUES Electronics
SMAJ200CA SKTECHNOLGY-SMAJ200CA Datasheet
401Kb / 4P
   Surface mount transient voltage suppressor power 400 watts
More results


Mô tả tương tự - SMAJ200CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMAJ70CA SUNMATE-SMAJ70CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ75CA SUNMATE-SMAJ75CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ250CA SUNMATE-SMAJ250CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ400CA SUNMATE-SMAJ400CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ130CA SUNMATE-SMAFJ130CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ210A SUNMATE-SMAFJ210A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250A SUNMATE-SMAFJ250A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250CA SUNMATE-SMAFJ250CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ350CA SUNMATE-SMAFJ350CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ10CA SUNMATE-SMAJ10CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ6.8A SUNMATE-SMAJ6.8A Datasheet
201Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com