công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6204A012DL bảng dữ liệu (PDF) - Torex Semiconductor

XC6204A012DL Datasheet PDF - Torex Semiconductor
tên linh kiện XC6204A012DL
tải về  XC6204A012DL tải về
kích thước tập tin   1133.25 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện (Can be used with low ESR Capacitor Compatible. ON-OFF Switch) High Speed LDO Regulators

XC6204A012DL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
XC6204A012DL Datasheet PDF - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6204A012DL
tải về  XC6204A012DL Click to download

kích thước tập tin   1133.25 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện (Can be used with low ESR Capacitor Compatible. ON-OFF Switch) High Speed LDO Regulators

XC6204A012DL bảng dữ liệu (HTML) - Torex Semiconductor


XC6204A012DL Thông tin chi tiết sản phẩm

◆ CMOS Low Power Consumption
◆ Dropout Voltage : 60mV @ 30mA, 200mV @ 100mA
◆ Maximum Output Current : 150mA
◆ HighlyAccurate : ± 2%
◆ Output Voltage Range : 1.8V ~6.0V
◆ Low ESR capacitor compatible

General Description
The XC6204 series are highly precise, low noise, positive voltage LDO regulators manufactured using CMOS processes. The series achieves high ripple rejection and low dropout and consists of a standard voltage source, an error correction, current limiter and a phase compensation circuit plus a driver transistor.

Features
   Maximum Output Current : 150mA
   Dropout Voltage : 200mV (IOUT = 100mA)
   Maximum Operating Voltage : 10V
   Output Voltage Range : 1.8V ~ 6.0V in 50mV increments
   Highly Accurate : ± 2%
   Low Power Consumption : TYP 75µA
   Standby Current : less than 0.1µA
   High Ripple Rejection : 70dB (10 kHz)
   Low Output Noise : 30µVrms
   Operating Temperature Range : -40°C ~ +85°C
   Low ESR Capacitor Compatible : Ceramic capacitor

Applications
● Mobile phones
● Cordless phones
● Cameras, video recorders
● Portable games
● Portable AV equipment
● Reference voltage
● Battery powered equipment




Số phần tương tự - XC6204A012DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC6204A092DL TOREX-XC6204A092DL Datasheet
1Mb / 49P
High Speed LDO Regulators Output ON-OFF Control
XC6204A092DR TOREX-XC6204A092DR Datasheet
1Mb / 49P
High Speed LDO Regulators Output ON-OFF Control
XC6204A092ML TOREX-XC6204A092ML Datasheet
1Mb / 49P
High Speed LDO Regulators Output ON-OFF Control
XC6204A092MR TOREX-XC6204A092MR Datasheet
1Mb / 49P
High Speed LDO Regulators Output ON-OFF Control
XC6204A092PL TOREX-XC6204A092PL Datasheet
1Mb / 49P
High Speed LDO Regulators Output ON-OFF Control
More results


Mô tả tương tự - XC6204A012DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC6212 TOREX-XC6212 Datasheet
66Kb / 7P
High Speed LDO Regulators, Low ESR Cap. Compatible, Output ON/OFF Control
XC6209 TOREX-XC6209 Datasheet
224Kb / 19P
High Speed LDO Regulators Low ESR Cap Compatible Output On/Off Control
XC6219 TOREX-XC6219 Datasheet
248Kb / 18P
High Speed LDO Regulators Low ESR Cap Compatible ON/OFF Switch
XC6221 TOREX-XC6221 Datasheet
407Kb / 20P
Low ESR Caps Compatible High Speed LDO Voltage Regulators with ON/OFF Switch
XC6209 TOREX-XC6209_1 Datasheet
1Mb / 25P
High Speed LDO Regulator, Low ESR Cap. Compatible, Output ON/OFF Control
XC6219 TOREX-XC6219_1 Datasheet
1Mb / 23P
High Speed LDO Regulators, Low ESR Cap. Compatible, ON/OFF Switch
XC6221 TOREX-XC6221_1 Datasheet
383Kb / 23P
Low ESR Caps Compatible High Speed LDO Voltage Regulators with ON/OFF Switch
XC6221 TOREX-XC6221_2 Datasheet
466Kb / 23P
Low ESR Caps Compatible High Speed LDO Voltage Regulators with ON/OFF Switch
XC6221A252MR-G TOREX-XC6221A252MR-G Datasheet
472Kb / 28P
Low ESR Caps Compatible High Speed LDO Voltage Regulator with ON/OFF Switch
logo
ZP Semiconductor
XC6219 ZPSEMI-XC6219 Datasheet
810Kb / 18P
HIGH SPEED LDO REGULATORS, LOW ESR CAP.COMPATIBLE ON/OFF SWITCH
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com