công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR1060CT-G1 bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

MBR1060CT-G1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện MBR1060CT-G1
tải về  MBR1060CT-G1 tải về
kích thước tập tin   410.8 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER

MBR1060CT-G1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MBR1060CT-G1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện MBR1060CT-G1
tải về  MBR1060CT-G1 Click to download

kích thước tập tin   410.8 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER

MBR1060CT-G1 bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


MBR1060CT-G1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
High voltage dual Schottky rectifier suited for switch mode power supplies and other power converters. This device is intended for use in medium voltage operation, and particularly, in high frequency circuits where low switching losses and low noise are required.

Features
• Low Forward Voltage: 0.75V @ +25°C
• High Surge Current Capacity
• +150C Operating Junction Temperature
• 10A Total (5A Each Diode Leg)
• Guard-ring for Stress Protection
• TO-220-3 (2), TO-220F-3 (Option 1)
    ◾ Lead-Free Finish; RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Available in “Green” Packages: TO-220-3 (2), TO-220F-3 (Option 1)
    ◾ Lead-Free Finish; RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
    ◾ Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)

Applications
• Power Supply Output Rectification
• Power Management
• Instrumentation




Số phần tương tự - MBR1060CT-G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCD Semiconductor Manuf...
MBR1060CT-G1 BCDSEMI-MBR1060CT-G1 Datasheet
783Kb / 11P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Mô tả tương tự - MBR1060CT-G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS10H100CT STMICROELECTRONICS-STPS10H100CT Datasheet
105Kb / 6P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
Jul-2003
STPS2H100A STMICROELECTRONICS-STPS2H100A Datasheet
76Kb / 6P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
Nov-1998
STPS30150CT STMICROELECTRONICS-STPS30150CT Datasheet
93Kb / 6P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
Jul-2003
STPS80150CW STMICROELECTRONICS-STPS80150CW Datasheet
424Kb / 4P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
Oct-2003
logo
Gamma Microelectronics ...
GMR20H125C GAMMA-GMR20H125C Datasheet
135Kb / 6P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
GMR20H200C GAMMA-GMR20H200C Datasheet
135Kb / 6P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
MBR20100C BCDSEMI-MBR20100C Datasheet
506Kb / 9P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MBR20H100CT-E1 KERSEMI-MBR20H100CT-E1 Datasheet
4Mb / 10P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR30H100CT-E1 KERSEMI-MBR30H100CT-E1 Datasheet
4Mb / 10P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR20H100CTF-E1 KERSEMI-MBR20H100CTF-E1 Datasheet
4Mb / 10P
HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com