công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK3130 bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

2SK3130 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện 2SK3130
tải về  2SK3130 tải về
kích thước tập tin   203.88 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSV)

2SK3130 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK3130 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SK3130
tải về  2SK3130 Click to download

kích thước tập tin   203.88 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSV)

2SK3130 bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


2SK3130 Thông tin chi tiết sản phẩm

Switching Regulator Applications

• Reverse-recovery time: trr = 85 ns
• Built-in high-speed flywheel diode
• Low drain-source ON resistance: RDS (ON) = 1.12 Ω (typ.)
• High forward transfer admittance: |Yfs| = 5.0 S (typ.)
• Low leakage current: IDSS = 100 μA (max) (VDS = 600 V)
• Enhancement model: Vth = 2.0 to 4.0 V (VDS = 10 V, ID = 1 mA)




Số phần tương tự - 2SK3130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3130 TOSHIBA-2SK3130 Datasheet
192Kb / 6P
Silicon N Channel MOS Type
logo
Suntac Electronic Corp.
2SK3130 SUNTAC-2SK3130 Datasheet
521Kb / 5P
Power MOSFET
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3130 TOSHIBA-2SK3130 Datasheet
186Kb / 6P
Switching Regulator Applications
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3130 ISC-2SK3130 Datasheet
323Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3130 TOSHIBA-2SK3130_06 Datasheet
192Kb / 6P
Silicon N Channel MOS Type
More results


Mô tả tương tự - 2SK3130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3342 TOSHIBA-2SK3342 Datasheet
129Kb / 3P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (MOSV)
25-Jan-2002
2SK3407 TOSHIBA-2SK3407 Datasheet
230Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (PIE-MOSV)
2SK3471 TOSHIBA-2SK3471 Datasheet
104Kb / 3P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (PIE-MOSV)
2SK3543 TOSHIBA-2SK3543 Datasheet
234Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (PIE-MOSV)
2SK3314 TOSHIBA-2SK3314 Datasheet
263Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (PI-MOSV)
25-Jan-2002
2SK3310 TOSHIBA-2SK3310 Datasheet
234Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (PI-MOSV)
2SK3565 TOSHIBA-2SK3565_V01 Datasheet
218Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type, π-MOSIV
2013-11-01
2SK4106 TOSHIBA-2SK4106 Datasheet
181Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSVI)
2009-09-29
K4110 TOSHIBA-K4110 Datasheet
199Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSVI)
2009-09-29
K8A55DA TOSHIBA-K8A55DA Datasheet
297Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSⅦ)
2013-11-01
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com