công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6283A bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

1N6283A Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện 1N6283A
tải về  1N6283A tải về
kích thước tập tin   64.23 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 1500 Watt MosorbE Zener Transient Voltage Transient Voltage

1N6283A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N6283A Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện 1N6283A
tải về  1N6283A Click to download

kích thước tập tin   64.23 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 1500 Watt MosorbE Zener Transient Voltage Transient Voltage

1N6283A bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


1N6283A Thông tin chi tiết sản phẩm

1500 Watt Mosorb™ Zener Transient Voltage Suppressors
Unidirectional*

Mosorb devices are designed to protect voltage sensitive components from high voltage, high−energy transients. They have excellent clamping capability, high surge capability, low zener impedance and fast response time. These devices are ON Semiconductor’s exclusive, cost-effective, highly reliable Surmetic™ axial leaded package and are ideally-suited for use in communication systems, numerical controls, process controls, medical equipment, business machines, power supplies and many other industrial/consumer applications, to protect CMOS, MOS and Bipolar integrated circuits.

Features
• Working Peak Reverse Voltage Range − 5.8 V to 214 V
• Peak Power − 1500 Watts @ 1 ms
• ESD Rating of Class 3 (>16 kV) per Human Body Model
• Maximum Clamp Voltage @ Peak Pulse Current
• Low Leakage < 5 μA Above 10 V
• UL 497B for Isolated Loop Circuit Protection
• Response Time is Typically < 1 ns
• Pb−Free Packages are Available




Số phần tương tự - 1N6283A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1N6283A TRSYS-1N6283A Datasheet
251Kb / 5P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Dc Components
1N6283A DCCOM-1N6283A Datasheet
740Kb / 4P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N6283A EIC-1N6283A Datasheet
27Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
1N6283A MICROSEMI-1N6283A Datasheet
252Kb / 2P
TRANSIENT ABSORPTION ZENER
logo
Vishay Siliconix
1N6283A VISHAY-1N6283A Datasheet
113Kb / 6P
TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
30-Oct-02
More results


Mô tả tương tự - 1N6283A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
15KE68CA ONSEMI-15KE68CA Datasheet
58Kb / 8P
1500 Watt Mosorb Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2002 ??Rev. 2
15SMC68AT3 ONSEMI-15SMC68AT3 Datasheet
82Kb / 8P
1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
April, 2004 ??Rev. 5
1N5908 ONSEMI-1N5908 Datasheet
64Kb / 6P
1500 Watt Mosorb TM Zener Transient Voltage Suppressors
July, 2005 ??Rev. 4
1N6267A ONSEMI-1N6267A_07 Datasheet
77Kb / 7P
1500 Watt Mosorb TM Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2007 ??Rev. 8
1SMC5.0AT3 ONSEMI-1SMC5.0AT3_07 Datasheet
71Kb / 7P
1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2007 ??Rev. 5
1N6267A ONSEMI-1N6267A_05 Datasheet
78Kb / 8P
1500 Watt Mosorb Zener Transient Voltage Suppressors
July, 2005 ??Rev. 7
1.5SMC6.8AT3G ONSEMI-1.5SMC6.8AT3G Datasheet
175Kb / 7P
1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 10
1SMC5.0AT3G ONSEMI-1SMC5.0AT3G Datasheet
174Kb / 7P
1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 8
1.5KE18CARL4 ONSEMI-1.5KE18CARL4 Datasheet
211Kb / 7P
1500 Watt Mosorb??Zener Transient Voltage Suppressors
August, 2006 ??Rev. 3
SZ1.5SMC27AT3G ONSEMI-SZ1.5SMC27AT3G Datasheet
142Kb / 7P
1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
October, 2009 ??Rev. 8
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com