công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

296XC503A1N bảng dữ liệu (PDF) - CTS Corporation

296XC503A1N Datasheet PDF - CTS Corporation
tên linh kiện 296XC503A1N
tải về  296XC503A1N tải về
kích thước tập tin   395.89 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  CTS [CTS Corporation]
Trang chủ  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Commercial 12mm Diameter Carbon Composition Rotary Potentiometer

296XC503A1N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
296XC503A1N Datasheet PDF - CTS Corporation

tên linh kiện 296XC503A1N
tải về  296XC503A1N Click to download

kích thước tập tin   395.89 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  CTS [CTS Corporation]
Trang chủ  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Commercial 12mm Diameter Carbon Composition Rotary Potentiometer

296XC503A1N bảng dữ liệu (HTML) - CTS Corporation




Số phần tương tự - 296XC503A1N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
296XC501A1B CTS-296XC501A1B Datasheet
420Kb / 2P
Commercial 12mm Diameter Composition Variable Resistors
296XC501A1C CTS-296XC501A1C Datasheet
420Kb / 2P
Commercial 12mm Diameter Composition Variable Resistors
296XC501A2B CTS-296XC501A2B Datasheet
420Kb / 2P
Commercial 12mm Diameter Composition Variable Resistors
296XC501A2C CTS-296XC501A2C Datasheet
420Kb / 2P
Commercial 12mm Diameter Composition Variable Resistors
296XC501A3B CTS-296XC501A3B Datasheet
420Kb / 2P
Commercial 12mm Diameter Composition Variable Resistors
More results


Mô tả tương tự - 296XC503A1N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
296 CTS-296 Datasheet
420Kb / 2P
Commercial 12mm Diameter Composition Variable Resistors
logo
Sharma Electro Componen...
WS19 SHARMA-WS19 Datasheet
1,002Kb / 2P
Carbon Composition Potentiometer
logo
Bi technologies
P120P BITECH-P120P_08 Datasheet
88Kb / 4P
12mm Rotary Potentiometer
logo
CTS Corporation
201XR CTS-201XR Datasheet
2Mb / 2P
Commercial 15 mmDiameter Carbon Composition Trimmer Potentiometer
250U20F102B1NA CTS-250U20F102B1NA_16 Datasheet
249Kb / 3P
Commercial 9mm Carbon Composition Rotary Potentiometer
251B12F103B1NB CTS-251B12F103B1NB Datasheet
269Kb / 2P
Long Life 9mm Carbon Composition Rotary Potentiometer
290T220R103B11 CTS-290T220R103B11 Datasheet
285Kb / 2P
Long Life 24mm Diameter Carbon Composition Rotary Potentiometer
448UE2102BD CTS-448UE2102BD_16 Datasheet
118Kb / 4P
Commercial Linear Motion Carbon Composition Slide Potentiometer
270T220R103B1A1 CTS-270T220R103B1A1 Datasheet
234Kb / 9P
Industrial 16mm Diameter Carbon Composition Ratary Potentiometer
442TA2T103BDN CTS-442TA2T103BDN Datasheet
199Kb / 2P
Commercial Linear Motion Carbon Composition Slide Potentiometer
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com