công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G3VM-41DY1 bảng dữ liệu (PDF) - Omron Electronics LLC

G3VM-41DY1 Datasheet PDF - Omron Electronics LLC
tên linh kiện G3VM-41DY1
tải về  G3VM-41DY1 tải về

kích thước tập tin   283.14 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC
Giải thích chi tiết về linh kiện Small DIP4 package with Dielectric Strength of 5,000 VAC between I/O

G3VM-41DY1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
G3VM-41DY1 Datasheet PDF - Omron Electronics LLC

tên linh kiện G3VM-41DY1
tải về  G3VM-41DY1 Click to download

kích thước tập tin   283.14 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC
Giải thích chi tiết về linh kiện Small DIP4 package with Dielectric Strength of 5,000 VAC between I/O

G3VM-41DY1 bảng dữ liệu (HTML) - Omron Electronics LLC

G3VM-41DY1 Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC G3VM-41DY1 Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC G3VM-41DY1 Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC G3VM-41DY1 Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC G3VM-41DY1 Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC G3VM-41DY1 Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC G3VM-41DY1 Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC G3VM-41DY1 Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC



Số phần tương tự - G3VM-41DY1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Omron Electronics LLC
G3VM-41DR OMRON-G3VM-41DR Datasheet
428Kb / 3P
   Higher power, 2.5-A switching with a 40-V load voltage, DIP package. Low 50 m廓 ON Resistance.
More results


Mô tả tương tự - G3VM-41DY1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
TL1270F160REQAT E-SWITCH-TL1270F160REQAT Datasheet
216Kb / 1P
   DIELECTRIC STRENGTH: 250 VAC FOR ONE MINUTE
TL1270F160BLQBT E-SWITCH-TL1270F160BLQBT Datasheet
223Kb / 1P
   DIELECTRIC STRENGTH: 250 VAC FOR ONE MINUTE
TL1270F160GYQBT E-SWITCH-TL1270F160GYQBT Datasheet
223Kb / 1P
   DIELECTRIC STRENGTH: 250 VAC FOR ONE MINUTE
TL1270F160REQBT E-SWITCH-TL1270F160REQBT Datasheet
223Kb / 1P
   DIELECTRIC STRENGTH: 250 VAC FOR ONE MINUTE
TL1270F160GYQAT E-SWITCH-TL1270F160GYQAT Datasheet
217Kb / 1P
   DIELECTRIC STRENGTH: 250 VAC FOR ONE MINUTE
logo
Omron Electronics LLC
G3VM-61VY OMRON-G3VM-61VY Datasheet
81Kb / 2P
   Special SOP4-pin package with Dielectric strength AC 3.75 kV
logo
First Silicon Co., Ltd
GBJ6A FS-GBJ6A Datasheet
247Kb / 2P
   High case dielectric strength of 2500 V
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R01A HOLTEK-HT48R01A Datasheet
401Kb / 49P
   Small Package I/O Type 8-Bit OTP MCU
logo
List of Unclassifed Man...
BP-LMS-HD ETC2-BP-LMS-HD Datasheet
775Kb / 2P
   Exceptional dielectric strength
logo
Hongfa Technology
HFD3-V HONGFA-HFD3-V_17 Datasheet
197Kb / 5P
   3kV dielectric strength
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com