công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMLJ40CA bảng dữ liệu (PDF) - MDE Semiconductor, Inc.

SMLJ40CA Datasheet PDF - MDE Semiconductor, Inc.
tên linh kiện SMLJ40CA
tải về  SMLJ40CA tải về
kích thước tập tin   96.9 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MDE [MDE Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.mdesemiconductor.com
Logo MDE - MDE Semiconductor, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power

SMLJ40CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMLJ40CA Datasheet PDF - MDE Semiconductor, Inc.

tên linh kiện SMLJ40CA
tải về  SMLJ40CA Click to download

kích thước tập tin   96.9 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MDE [MDE Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.mdesemiconductor.com
Logo MDE - MDE Semiconductor, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power

SMLJ40CA bảng dữ liệu (HTML) - MDE Semiconductor, Inc.


SMLJ40CA Thông tin chi tiết sản phẩm

VOLTAGE-5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power

FEATURES
• For surface mounted applications in order to optimize board space
• Low profile package
• Built-in strain relief
• Glass passivated junction
• Low inductance
• Excellent clamping capability
• Repetition rate (duty cycle):0.01%
• Fast response time: typically less than
   1.0 ps from 0 volts to BV for unidirectional types
• Typical IR less than 1µA above 10V
• High temperature soldering:
   250°C/10 seconds at terminals
• Plastic package has Underwriters Laboratory
   Flammability Classification 94 V-O




Số phần tương tự - SMLJ40CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SMLJ40CA BOURNS-SMLJ40CA Datasheet
205Kb / 5P
SMLJ Transient Voltage Suppressor Diode Series
logo
Micro Commercial Compon...
SMLJ40CA MCC-SMLJ40CA Datasheet
504Kb / 7P
Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
logo
Bourns Electronic Solut...
SMLJ40CA BOURNS-SMLJ40CA Datasheet
258Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMLJ40CA BOURNS-SMLJ40CA Datasheet
182Kb / 6P
SMLJ Transient Voltage Suppressor Diode Series
REV. 02/21
SMLJ40CA-Q BOURNS-SMLJ40CA-Q Datasheet
352Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results


Mô tả tương tự - SMLJ40CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
15SMCJ PANJIT-15SMCJ Datasheet
83Kb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT (VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 1500 Watt Peak Power Pulse)
3KP PANJIT-3KP Datasheet
173Kb / 6P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power)
logo
Micro Commercial Compon...
SMLJ50 MCC-SMLJ50 Datasheet
428Kb / 8P
Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
logo
List of Unclassifed Man...
SMDJ ETC1-SMDJ Datasheet
546Kb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power
logo
Micro Commercial Compon...
SMLJ5.0 MCC-SMLJ5.0_11 Datasheet
476Kb / 7P
Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
logo
Yea Shin Technology Co....
P2SMSJ YEASHIN-P2SMSJ Datasheet
745Kb / 3P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 170 Volts 200 Watt Peak Power Pulse
P4SMFJ5.0 YEASHIN-P4SMFJ5.0 Datasheet
1,002Kb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 188 Volts 400 Watt Peak Power Pulse
logo
Micro Commercial Compon...
SMLJ15A-TP MCC-SMLJ15A-TP Datasheet
492Kb / 7P
Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
SMLJ22A-TP MCC-SMLJ22A-TP Datasheet
504Kb / 7P
Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
logo
StarHope
TVS-SMDJ SPSEMI-TVS-SMDJ Datasheet
154Kb / 5P
Surface Mount Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com