công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPH6001A bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

CPH6001A Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện CPH6001A
tải về  CPH6001A tải về
kích thước tập tin   487.63 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện RF Transistor

CPH6001A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CPH6001A Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện CPH6001A
tải về  CPH6001A Click to download

kích thước tập tin   487.63 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện RF Transistor

CPH6001A bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


CPH6001A Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• High gain : |S21e|2=11dB typ (f=1GHz)
• High cut-off frequency : fT=6.7GHz typ
• Small and slim 6-pin package
• Large allowable collector dissipation (800mW max)




Số phần tương tự - CPH6001A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
CPH6001A SANYO-CPH6001A Datasheet
58Kb / 6P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor High-Frequency Low-Noise Amplifier Applications
CPH6001A SANYO-CPH6001A Datasheet
495Kb / 8P
High-Frequency Low-Noise Amplifier Applications
CPH6001A SANYO-CPH6001A_12 Datasheet
495Kb / 8P
High-Frequency Low-Noise Amplifier Applications
More results


Mô tả tương tự - CPH6001A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BF199 MOTOROLA-BF199 Datasheet
144Kb / 6P
RF Transistor
BF224 MOTOROLA-BF224 Datasheet
145Kb / 6P
RF Transistor
logo
Unisonic Technologies
MMBTH10 UTC-MMBTH10_10 Datasheet
234Kb / 5P
RF TRANSISTOR
MPSH10A UTC-MPSH10A_11 Datasheet
119Kb / 4P
RF TRANSISTOR
MPSH10 UTC-MPSH10_15 Datasheet
193Kb / 4P
RF TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
CPH6003A ONSEMI-CPH6003A Datasheet
520Kb / 7P
RF Transistor
August, 2013
CPH6020 ONSEMI-CPH6020 Datasheet
505Kb / 6P
RF Transistor
August, 2013
MCH4016 ONSEMI-MCH4016 Datasheet
291Kb / 10P
RF Transistor
August, 2013
MCH4017 ONSEMI-MCH4017 Datasheet
291Kb / 9P
RF Transistor
August, 2013
NSVF3007SG3 ONSEMI-NSVF3007SG3_17 Datasheet
491Kb / 10P
RF Transistor
May 2017 - Rev. 0
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com