công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRM140ET3 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MBRM140ET3 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MBRM140ET3
tải về  MBRM140ET3 tải về
kích thước tập tin   158.33 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Leakage Surface Mount Schottky Power Rectifier

MBRM140ET3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MBRM140ET3 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MBRM140ET3
tải về  MBRM140ET3 Click to download

kích thước tập tin   158.33 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Leakage Surface Mount Schottky Power Rectifier

MBRM140ET3 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


MBRM140ET3 Thông tin chi tiết sản phẩm

SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 1.0 AMPERES, 40 VOLTS



POWERMITE® Power Surface Mount Package



The Schottky Powermite® employs the Schottky Barrier principle with a barrier metal and epitaxial construction that produces optimal forward voltage drop−reverse current tradeoff.



Features

• Low Leakage Current (IR) Provides Higher Efficiency and Extends
Battery Life

• Low Profile − Maximum Height of 1.1 mm

• Small Footprint − Footprint Area of 8.45 mm2

• Low Thermal Resistance with Direct Thermal Path of Die on
Exposed Cathode Heat Sink

• ESD Ratings: Machine Model, C

                         Human Body Model, 3B

• Pb−Free Packages are Available




Số phần tương tự - MBRM140ET3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MBRM140 ONSEMI-MBRM140 Datasheet
94Kb / 8P
Surface Mount Schottky Power Rectifier
December, 2002 - Rev. 1
MBRM140 ONSEMI-MBRM140 Datasheet
69Kb / 5P
Surface Mount Schottky Power Rectifier
September, 2006 ??Rev. 3
logo
Linear Technology
MBRM140 LINER-MBRM140 Datasheet
207Kb / 20P
True Color PWM Delivers Constant Color with 400:1 Dimming Range
logo
ON Semiconductor
MBRM140D ONSEMI-MBRM140D Datasheet
94Kb / 8P
Surface Mount Schottky Power Rectifier
December, 2002 - Rev. 1
MBRM140T1 ONSEMI-MBRM140T1 Datasheet
94Kb / 8P
Surface Mount Schottky Power Rectifier
December, 2002 - Rev. 1
More results


Mô tả tương tự - MBRM140ET3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSASC100W45H MICROSEMI-MSASC100W45H Datasheet
39Kb / 2P
SURFACE MOUNT LOW LEAKAGE SCHOTTKY DIODE
logo
Sensitron
SHD114222 SENSITRON-SHD114222 Datasheet
124Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER LOW REVERSE LEAKAGE
SHD114236 SENSITRON-SHD114236 Datasheet
121Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER LOW REVERSE LEAKAGE
SHD114246 SENSITRON-SHD114246 Datasheet
121Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER LOW REVERSE LEAKAGE
SHD114468 SENSITRON-SHD114468 Datasheet
52Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER LOW REVERSE LEAKAGE
SHD123636P SENSITRON-SHD123636P Datasheet
83Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER Low Reverse Leakage
SHD114645 SENSITRON-SHD114645 Datasheet
67Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER Low Reverse Leakage
SHD114236 SENSITRON-SHD114236_08 Datasheet
64Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER Low Reverse Leakage
SHD114436 SENSITRON-SHD114436_08 Datasheet
64Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIER Low Reverse Leakage
logo
Central Semiconductor C...
CMPSH1-4LE CENTRAL-CMPSH1-4LE_10 Datasheet
505Kb / 2P
SURFACE MOUNT HIGH CURRENT LOW VF, LOW LEAKAGE SILICON SCHOTTKY RECTIFIER
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com