công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZL2101ALAFT bảng dữ liệu (PDF) - Intersil Corporation

ZL2101ALAFT Datasheet PDF - Intersil Corporation
tên linh kiện ZL2101ALAFT
tải về  ZL2101ALAFT tải về
kích thước tập tin   725.77 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation

ZL2101ALAFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ZL2101ALAFT Datasheet PDF - Intersil Corporation

tên linh kiện ZL2101ALAFT
tải về  ZL2101ALAFT Click to download

kích thước tập tin   725.77 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation

ZL2101ALAFT bảng dữ liệu (HTML) - Intersil Corporation


ZL2101ALAFT Thông tin chi tiết sản phẩm

The ZL2101 is a 6A digital converter with auto compensation and
integrated power management that combines an integrated
synchronous step-down DC/DC converter with key power
management functions in a small package, resulting in a flexible
and integrated solution.
The ZL2101 can provide an output voltage from 0.54V to 5.5V
(with margin) from an input voltage between 4.5V and 14V.
Internal low rDS(ON) synchronous power MOSFETs enable the
ZL2101 to deliver continuous loads up to 6A with high efficiency.
An internal Schottky bootstrap diode reduces discrete
component count. The ZL2101 also supports phase spreading to
reduce system input capacitance.
Power management features such as digital soft-start delay and
ramp, sequencing, tracking, and margining can be configured by
simple pin-strapping or through an on-chip serial port. The
ZL2101 uses the PMBus™ protocol for communication with a
host controller and the Digital-DC bus for interoperability
between other Zilker Labs devices

Features
• Integrated MOSFET Switches
• 6A Continuous Output Current
• ±1% Output Voltage Accuracy
• Auto Compensation
• Snapshot™ Parametric Capture
• I2C/SMBus Interface, PMBus Compatible
• Internal Non-Volatile Memory (NVM)

Applications
• Telecom, Networking, Storage equipment
• Test and Measurement Equipment
• Industrial Control Equipment
• 5V and 12V Distributed Power Systems




Số phần tương tự - ZL2101ALAFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ZL2101ALAFT INTERSIL-ZL2101ALAFT Datasheet
725Kb / 27P
6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation
January 23, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ZL2101ALAFT RENESAS-ZL2101ALAFT Datasheet
1Mb / 27P
6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation
logo
Intersil Corporation
ZL2101ALAFTK INTERSIL-ZL2101ALAFTK Datasheet
725Kb / 27P
6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation
January 23, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ZL2101ALAFTK RENESAS-ZL2101ALAFTK Datasheet
1Mb / 27P
6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation
More results


Mô tả tương tự - ZL2101ALAFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ZL2106 INTERSIL-ZL2106 Datasheet
624Kb / 35P
6A Digital-DC Synchronous Step-Down DC-DC Converter
February 19, 2009
ZL2106 INTERSIL-ZL2106_10 Datasheet
571Kb / 29P
6A Digital-DC Synchronous Step-Down DC/DC Converter
February 11, 2010
ZL2102 INTERSIL-ZL2102 Datasheet
861Kb / 58P
6A Digital Integrated Synchronous Step-Down DC/DC Regulator with Auto Compensation
August 22, 2013
ZL2106ALCF INTERSIL-ZL2106ALCF Datasheet
936Kb / 29P
6A Digital-DC Synchronous Step-Down DC/DC Converter
February 20, 2013
ZL2102 INTERSIL-ZL2102_14 Datasheet
940Kb / 58P
6A Digital Integrated Synchronous Step-Down DC/DC Regulator with Auto Compensation
November 20, 2014
ZL2106ALCF INTERSIL-ZL2106ALCF Datasheet
934Kb / 29P
6A Digital-DC Synchronous Step-Down DC/DC Converter
February 20, 2013
ZL2101 INTERSIL-ZL2101 Datasheet
725Kb / 27P
6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation
January 23, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ZL2101 RENESAS-ZL2101 Datasheet
1Mb / 27P
6A Digital Synchronous Step-Down DC/DC Converter with Auto Compensation
ZL2102 RENESAS-ZL2102 Datasheet
2Mb / 58P
6A Digital Integrated Synchronous Step-Down DC/DC Regulator with Auto Compensation
ZL2106 RENESAS-ZL2106 Datasheet
1Mb / 29P
6A Digital-DC Synchronous Step-Down DC/DC Converter
More results




Giới thiệu về Intersil Corporation


Intersil Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và được biết đến với chuyên môn về quản lý năng lượng, chuyển đổi dữ liệu và công nghệ tần số vô tuyến (RF).
Các sản phẩm của Intersil được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như điện tử tiêu dùng, công nghiệp, viễn thông, và hàng không vũ trụ và phòng thủ.
Năm 2016, Intersil được mua lại bởi Renesas Electronics Corporation, một công ty bán dẫn của Nhật Bản.
Thương hiệu và công nghệ Intersil tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Renesas.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com