công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL6294IBZ-T bảng dữ liệu (PDF) - Intersil Corporation

ISL6294IBZ-T Datasheet PDF - Intersil Corporation
tên linh kiện ISL6294IBZ-T
tải về  ISL6294IBZ-T tải về
kích thước tập tin   181.07 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện High Input Voltage Charger

ISL6294IBZ-T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL6294IBZ-T Datasheet PDF - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL6294IBZ-T
tải về  ISL6294IBZ-T Click to download

kích thước tập tin   181.07 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện High Input Voltage Charger

ISL6294IBZ-T bảng dữ liệu (HTML) - Intersil Corporation


ISL6294IBZ-T Thông tin chi tiết sản phẩm

The ISL6294 is a cost-effective, fully integrated high input
voltage single-cell Li-ion battery charger. The charger uses a
CC/CV charge profile required by Li-ion batteries. The
charger accepts an input voltage up to 28V but is disabled
when the input voltage exceeds the OVP threshold, typically
6.8V, to prevent excessive power dissipation. The 28V rating
eliminates the overvoltage protection circuit required in a low
input voltage charger.
The charge current and the end-of-charge (EOC) current are
programmable with external resistors. When the battery voltage
is lower than typically 2.55V, the charger preconditions the
battery with typically 20% of the programmed charge current.
When the charge current reduces to the programmable EOC
current level during the CV charge phase, an EOC indication is
provided by the CHG pin, which is an open-drain output. An
internal thermal foldback function protects the charger from any
thermal failure.
Two indication pins (PPR and CHG) allow simple interface to
a microprocessor or LEDs. When no adapter is attached or
when disabled, the charger draws less than 1µA leakage
current from the battery.

Features
• Complete Charger for Single-Cell Li-ion/Polymer Batteries
• Integrated Pass Element and Current Sensor
• No External Blocking Diode Required
• Low Component Count and Cost
• 1% Voltage Accuracy
• Programmable Charge Current
• Programmable End-of-Charge Current
• Charge Current Thermal Foldback for Thermal
Protection
• Trickle Charge for Fully Discharged Batteries
• 28V Maximum Voltage for the Power Input
• Power Presence and Charge Indications
• Less Than 1µA Leakage Current off the Battery When No
Input Power Attached or Charger Disabled
• Ambient Temperature Range: -40°C to +85°C
• 8 Ld 2x3 DFN and 8 Ld SOIC Packages
• Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

Applications
• Mobile Phones
• Blue-Tooth Devices
• PDAs
• MP3 Players
• Stand-Alone Chargers
• Other Handheld Devices




Số phần tương tự - ISL6294IBZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL6294IBZ-T INTERSIL-ISL6294IBZ-T Datasheet
178Kb / 9P
High Input Voltage Charger
July 9, 2007
logo
Renesas Technology Corp
ISL6294IBZ-T RENESAS-ISL6294IBZ-T Datasheet
471Kb / 9P
High Input Voltage Charger
More results


Mô tả tương tự - ISL6294IBZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL6294 INTERSIL-ISL6294 Datasheet
222Kb / 8P
High Input Voltage Charger
October 4, 2005
ISL9204 INTERSIL-ISL9204 Datasheet
261Kb / 10P
High Input Voltage Charger
October 4, 2005
ISL9222 INTERSIL-ISL9222 Datasheet
121Kb / 8P
High Input Voltage Charger
March 10, 2008
ISL6294 INTERSIL-ISL6294_07 Datasheet
178Kb / 9P
High Input Voltage Charger
July 9, 2007
ISL6294A INTERSIL-ISL6294A Datasheet
147Kb / 8P
High Input Voltage Charger
logo
SG Micro Corp
SGM4056 SGMICRO-SGM4056 Datasheet
413Kb / 19P
High Input Voltage Charger
logo
Intersil Corporation
ISL9204IRZ-T INTERSIL-ISL9204IRZ-T Datasheet
268Kb / 10P
High Input Voltage Charger
October 4, 2005
logo
Renesas Technology Corp
ISL6294A RENESAS-ISL6294A Datasheet
432Kb / 8P
High Input Voltage Charger
ISL9204 RENESAS-ISL9204 Datasheet
498Kb / 10P
High Input Voltage Charger
ISL9222A RENESAS-ISL9222A Datasheet
422Kb / 8P
High Input Voltage Charger
More results




Giới thiệu về Intersil Corporation


Intersil Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và được biết đến với chuyên môn về quản lý năng lượng, chuyển đổi dữ liệu và công nghệ tần số vô tuyến (RF).
Các sản phẩm của Intersil được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như điện tử tiêu dùng, công nghiệp, viễn thông, và hàng không vũ trụ và phòng thủ.
Năm 2016, Intersil được mua lại bởi Renesas Electronics Corporation, một công ty bán dẫn của Nhật Bản.
Thương hiệu và công nghệ Intersil tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Renesas.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com