| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NSS35200MR6T1G
|
65Kb / 6P |
35 V, 5 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
June, 2005 ??Rev. 0 |
|
NSS12500UW3T2G
|
60Kb / 5P |
12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2006 ??Rev. 0 |
|
NSS20600CF8T1G
|
102Kb / 5P |
20 V, 7.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0 |
|
NSS40200LT1G
|
102Kb / 5P |
40 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0 |
|
NSS40600CF8T1G
|
103Kb / 5P |
40 V, 7.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0 |
|
NSS20300MR6T1G
|
62Kb / 5P |
20 V, 5 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
February, 2007 ??Rev. 1 |
|
NSS35200CF8T1G
|
66Kb / 6P |
35 V, 7 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2006 ??Rev. 5 |
|
NSS1C200LT1G
|
72Kb / 5P |
100 V, 3.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2008 - Rev. 0 |
|
NSS1C200MZ4
|
75Kb / 5P |
100 V, 2.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
April, 2008 - Rev. 0 |
|
NSS20300MR6T1G
|
134Kb / 5P |
20 V, 5 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
April, 2009 ??Rev. 2 |