công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ENA1601A bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

ENA1601A Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện ENA1601A
tải về  ENA1601A tải về
kích thước tập tin   492.82 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz NPN Dual MCPH6

ENA1601A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ENA1601A Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện ENA1601A
tải về  ENA1601A Click to download

kích thước tập tin   492.82 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz NPN Dual MCPH6

ENA1601A bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


ENA1601A Thông tin chi tiết sản phẩm

RF Transistor
8V, 150mA, fT=16GHz NPN Dual MCPH6

Features
• Low-noise use : NF=1.2dB typ (f=1GHz)
• High cut-off frequency : fT=16GHz typ (VCE=5V)
• High gain : |S21e|2=16dB typ (f=1GHz)
• Composite type with 2 RF transistor MCH4020 in one package facilitating high-density mounting




Số phần tương tự - ENA1601A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
ENA1603A SANYO-ENA1603A Datasheet
451Kb / 7P
General-Purpose Switching Device Applications
ENA1604A SANYO-ENA1604A Datasheet
451Kb / 7P
General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
ENA1605A ONSEMI-ENA1605A Datasheet
520Kb / 6P
Bipolar Transistor -20V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
More results


Mô tả tương tự - ENA1601A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCH4020-TL-E ONSEMI-MCH4020-TL-E Datasheet
378Kb / 11P
RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
logo
NXP Semiconductors
BFU520Y PHILIPS-BFU520Y_15 Datasheet
304Kb / 20P
Dual NPN wideband silicon RF transistor
Rev. 1-20 February 2014
logo
ON Semiconductor
2SC5226A ONSEMI-2SC5226A Datasheet
354Kb / 8P
RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single MCP
August, 2013
2SC5231A ONSEMI-2SC5231A Datasheet
526Kb / 8P
RF Transistor 10V, 70mA, fT=7GHz, NPN Single SMCP
August, 2013
2SC5347A ONSEMI-2SC5347A Datasheet
318Kb / 8P
RF Transistor 12V, 150mA, fT=4.7GHz, NPN Single PCP
August, 2013
15GN01CA ONSEMI-15GN01CA Datasheet
296Kb / 7P
RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single CP
August, 2013
15GN01MA ONSEMI-15GN01MA Datasheet
306Kb / 7P
RF Transistor 8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single MCP
August, 2013
FH105A ONSEMI-FH105A Datasheet
479Kb / 8P
RF Transistor 10V, 30mA, fT=8GHz, NPN Dual MCP6
August, 2013
MCH4020 ONSEMI-MCH4020 Datasheet
367Kb / 11P
RF Transistor 8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
logo
NXP Semiconductors
BFU520Y NXP-BFU520Y Datasheet
304Kb / 20P
Dual NPN wideband silicon RF transistor
Rev. 1 ??20 February 2014
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com