công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPG130G bảng dữ liệu (PDF) - NEC

UPG130G Datasheet PDF - NEC
tên linh kiện UPG130G
tải về  UPG130G tải về
kích thước tập tin   111.84 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện L-BAND SPDT SWITCH

UPG130G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UPG130G Datasheet PDF - NEC

tên linh kiện UPG130G
tải về  UPG130G Click to download

kích thước tập tin   111.84 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện L-BAND SPDT SWITCH

UPG130G bảng dữ liệu (HTML) - NEC


UPG130G Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
µPG132G is an L-Band SPDT (Single Pole Double Throw) GaAs FET switch which was developed for digital cellular or cordless telephone application.
The device can operate from 100 MHz to 2.5 GHz, having the low insertion loss.
It housed in an original 8 pin SSOP that is smaller than usual 8 pin SOP and easy to install and contributes to miniaturizing the system.
It can be used in wide-band switching applications.

FEATURES
• Maximum transmission power : 0.6 W (typ.)
• Low insertion loss : 0.6 dB (typ.) at f = 2 GHz
• High switching speed : 30 ns
• +3 V/0 V control voltage
• Small package : 8 pins SSOP

APPLICATION
• Digital cordless telephone : PHS, PCS, DECT etc.
• Digital hand-held cellular phone, WLAN




Số phần tương tự - UPG130G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPG130G NEC-UPG130G Datasheet
87Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG130G NEC-UPG130G Datasheet
108Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG130G NEC-UPG130G Datasheet
64Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG130G NEC-UPG130G Datasheet
52Kb / 8P
L-BAND DPDT MMIC SWITCH
UPG130GR NEC-UPG130GR Datasheet
87Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
More results


Mô tả tương tự - UPG130G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPG133G NEC-UPG133G Datasheet
87Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG137GV NEC-UPG137GV Datasheet
108Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG138GV NEC-UPG138GV Datasheet
64Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG152TA NEC-UPG152TA Datasheet
83Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG153TB NEC-UPG153TB Datasheet
56Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG154TB NEC-UPG154TB Datasheet
94Kb / 16P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG155TB NEC-UPG155TB Datasheet
68Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG2012TB NEC-UPG2012TB_1 Datasheet
72Kb / 9P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG2012TK NEC-UPG2012TK_1 Datasheet
109Kb / 9P
L-BAND SPDT SWITCH
logo
California Eastern Labs
UPG2012TB CEL-UPG2012TB Datasheet
266Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
More results




Giới thiệu về NEC


NEC Corporation là một công ty điện tử và công nghệ thông tin đa quốc gia Nhật Bản. Công ty được thành lập vào năm 1899 và có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. NEC cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông và điện tử. Danh mục đầu tư của nó bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dịch vụ, giải pháp mạng, giải pháp hiển thị và máy chủ doanh nghiệp và giải pháp lưu trữ.

NEC được biết đến với chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và sáng tạo. Công ty có các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và có sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. NEC làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, NEC còn hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, và tham gia vào các dự án khác nhau liên quan đến các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, mạng 5G và Internet vạn vật (IoT). NEC cam kết cung cấp các giải pháp bền vững hỗ trợ sự phát triển của xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên khắp thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com