công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XBS203V19R-G bảng dữ liệu (PDF) - Torex Semiconductor

XBS203V19R-G Datasheet PDF - Torex Semiconductor
tên linh kiện XBS203V19R-G
tải về  XBS203V19R-G tải về
kích thước tập tin   109.99 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type

XBS203V19R-G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
XBS203V19R-G Datasheet PDF - Torex Semiconductor

tên linh kiện XBS203V19R-G
tải về  XBS203V19R-G Click to download

kích thước tập tin   109.99 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type

XBS203V19R-G bảng dữ liệu (HTML) - Torex Semiconductor


XBS203V19R-G Thông tin chi tiết sản phẩm

■ FEATURES
   Forward Voltage : VF=0.35V (TYP.)
   Forward Current : IF(AV)=2A
   Repetitive Peak Reverse Voltage : VRM=30V

■ APPLICATIONS
● Rectification
● Protection against reverse connection of battery




Số phần tương tự - XBS203V19R-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XBS203V17 TOREX-XBS203V17 Datasheet
80Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17-12 TOREX-XBS203V17-12 Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17R TOREX-XBS203V17R Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17R-G TOREX-XBS203V17R-G Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17R-G TOREX-XBS203V17R-G Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
More results


Mô tả tương tự - XBS203V19R-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XBS206S17 TOREX-XBS206S17 Datasheet
77Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS203V17 TOREX-XBS203V17 Datasheet
80Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17R-G TOREX-XBS203V17R-G Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS204S17R-G TOREX-XBS204S17R-G Datasheet
100Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 40V Type
XBS203V17 TOREX-XBS203V17_12 Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS204S17 TOREX-XBS204S17_12 Datasheet
100Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 40V Type
XBS206S17 TOREX-XBS206S17_12 Datasheet
100Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS203V17-12 TOREX-XBS203V17-12 Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS206S17-12 TOREX-XBS206S17-12 Datasheet
100Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS204S19R-G TOREX-XBS204S19R-G Datasheet
147Kb / 4P
Schottky Barrier Diode, 2A, 40V Type
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com