công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

15KP33A bảng dữ liệu (PDF) - SUNMATE electronic Co., LTD

15KP33A Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD
tên linh kiện 15KP33A
tải về  15KP33A tải về
kích thước tập tin   83.74 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 15000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor

15KP33A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
15KP33A Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện 15KP33A
tải về  15KP33A Click to download

kích thước tập tin   83.74 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 15000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor

15KP33A bảng dữ liệu (HTML) - SUNMATE electronic Co., LTD


15KP33A Thông tin chi tiết sản phẩm

VOLTAGE RANGE: 12 - 240V POWER: 15000Watts

Features
● Glass passivated junction
● 15000W Peak Pulse Power capability on
   10/1000 |ìs waveform
● Excellent clamping capability
● Repetition rate (duty cycle):0.05%
● Low incremental surge resistance
● Fast response time: typically less
   0 volts to BV
● Typical Id less than 1 µA above 10V than 1.0 ps from
● High temperature soldering guaranteed:
   265 °C/10 seconds/.375", (9.5mm) lead
   length, 5lbs., (2.3kg) tension




Số phần tương tự - 15KP33A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
15KP33A EIC-15KP33A Datasheet
42Kb / 3P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
15KP33A MICROSEMI-15KP33A Datasheet
79Kb / 2P
TRANSIENT ABSORPTION ZENER
logo
Littelfuse
15KP33A LITTELFUSE-15KP33A Datasheet
101Kb / 3P
Silicon Avalanche Diodes - 15000 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
logo
Protek Devices
15KP33A PROTEC-15KP33A Datasheet
65Kb / 5P
POWER TVS COMPONENT
logo
Pan Jit International I...
15KP33A PANJIT-15KP33A Datasheet
58Kb / 4P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Mô tả tương tự - 15KP33A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
15KP LITTELFUSE-15KP Datasheet
101Kb / 3P
Silicon Avalanche Diodes - 15000 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
logo
SUNMATE electronic Co.,...
1N6267 SUNMATE-1N6267 Datasheet
92Kb / 4P
1500 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
3KE13CA SUNMATE-3KE13CA Datasheet
87Kb / 4P
3000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
20KPA20CA SUNMATE-20KPA20CA Datasheet
130Kb / 4P
20000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
30KPA28CA SUNMATE-30KPA28CA Datasheet
115Kb / 4P
30000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
BZW04P5V8 SUNMATE-BZW04P5V8 Datasheet
1Mb / 6P
400 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
BZW50 SUNMATE-BZW50 Datasheet
128Kb / 3P
5000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
3KP180A SUNMATE-3KP180A Datasheet
698Kb / 5P
AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA440A SUNMATE-SA440A Datasheet
563Kb / 5P
AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
30KP22A SUNMATE-30KP22A Datasheet
774Kb / 4P
AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com