công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RFP42N03L bảng dữ liệu (PDF) - Intersil Corporation

RFP42N03L Datasheet PDF - Intersil Corporation
tên linh kiện RFP42N03L
tải về  RFP42N03L tải về
kích thước tập tin   112.48 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 42A, 30V, 0.025 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFET

RFP42N03L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RFP42N03L Datasheet PDF - Intersil Corporation

tên linh kiện RFP42N03L
tải về  RFP42N03L Click to download

kích thước tập tin   112.48 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 42A, 30V, 0.025 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFET

RFP42N03L bảng dữ liệu (HTML) - Intersil Corporation


RFP42N03L Thông tin chi tiết sản phẩm

These are N-Channel power MOSFETs manufactured using the MegaFET process. This process, which uses feature sizes approaching those of LSI circuits, gives optimum utilization of silicon, resulting in outstanding performance. They were designed for use in applications such as switching regulators, switching converters, motor drivers and relay drivers. These transistors can be operated directly from integrated circuits.

Features
• 42A, 30V
• rDS(ON) = 0.025Ω
• Temperature Compensating PSPICE® Model
• Can be Driven Directly from CMOS, NMOS, and TTL Circuits
• Peak Current vs Pulse Width Curve
• UIS Rating Curve
• 175°C Operating Temperature
• Related Literature
    - TB334 “Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards”




Số phần tương tự - RFP42N03L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
RFP42N03L ISC-RFP42N03L Datasheet
372Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - RFP42N03L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76429P3 FAIRCHILD-HUF76429P3 Datasheet
207Kb / 10P
44A, 60V, 0.025 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76429P3 FAIRCHILD-HUFA76429P3 Datasheet
208Kb / 10P
44A, 60V, 0.025 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF76112SK8 INTERSIL-HUF76112SK8 Datasheet
255Kb / 12P
7.5A, 30V, 0.026 Ohm, N-Channel, Logic Level Power MOSFET
2000 04
HUF76113SK8 INTERSIL-HUF76113SK8 Datasheet
384Kb / 11P
6.5A, 30V, 0.030 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
October 1999
HUF76429P3 INTERSIL-HUF76429P3 Datasheet
332Kb / 9P
44A, 60V, 0.025 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
October 1999
ITF86110DK8T INTERSIL-ITF86110DK8T Datasheet
200Kb / 13P
7.5A, 30V, 0.025 Ohm, Dual N-Channel, Logic Level, Power MOSFET
January 2000
ITF86116SQT INTERSIL-ITF86116SQT Datasheet
199Kb / 12P
10A, 30V, 0.012 Ohm, N-Channel, Logic Level, Power MOSFET
March 2000
ITF86130SK8T INTERSIL-ITF86130SK8T Datasheet
170Kb / 11P
14A, 30V, 0.0078 Ohm, N-Channel, Logic Level, Power MOSFET
June 2000
RFD16N03L INTERSIL-RFD16N03L Datasheet
107Kb / 8P
16A, 30V, 0.025 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs
April 1999
RFD20N03 INTERSIL-RFD20N03 Datasheet
76Kb / 8P
20A, 30V, 0.025 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
July 1999
More results




Giới thiệu về Intersil Corporation


Intersil Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và được biết đến với chuyên môn về quản lý năng lượng, chuyển đổi dữ liệu và công nghệ tần số vô tuyến (RF).
Các sản phẩm của Intersil được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như điện tử tiêu dùng, công nghiệp, viễn thông, và hàng không vũ trụ và phòng thủ.
Năm 2016, Intersil được mua lại bởi Renesas Electronics Corporation, một công ty bán dẫn của Nhật Bản.
Thương hiệu và công nghệ Intersil tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Renesas.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com