công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z3PK10100LH bảng dữ liệu (PDF) - Zowie Technology Corporation

Z3PK10100LH Datasheet PDF - Zowie Technology Corporation
tên linh kiện Z3PK10100LH
tải về  Z3PK10100LH tải về
kích thước tập tin   62.48 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Diode

Z3PK10100LH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
Z3PK10100LH Datasheet PDF - Zowie Technology Corporation

tên linh kiện Z3PK10100LH
tải về  Z3PK10100LH Click to download

kích thước tập tin   62.48 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Diode

Z3PK10100LH bảng dữ liệu (HTML) - Zowie Technology Corporation


Z3PK10100LH Thông tin chi tiết sản phẩm

Ultra Low VF = 0.455V at IF = 5A

FEATURES
* Halogen-free type
* Lead free product, compliance to RoHS
* Lead less chip form, no lead damage
* Low power loss, High efficiency
* High current capability, low VF
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
   Classification 94V-0
* Patented ZPAKTM Package Technology

APPLICATION
* Switching mode power supply applications
* Portable equipment battery applications
* High frequency rectification
* DC / DC Converter
* Designed as bypass diodes for solar panels

MECHANICAL DATA
   Case : Packed with FRP substrate and epoxy underfilled
   Terminals : Pure Tin plated (Lead-Free),
      solderable per MIL-STD-750, Method 2026.




Số phần tương tự - Z3PK10100LH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zowie Technology Corpor...
Z3PK10100DH ZOWIE-Z3PK10100DH Datasheet
91Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
Z3PK10100H ZOWIE-Z3PK10100H Datasheet
77Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
More results


Mô tả tương tự - Z3PK10100LH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS74SB43 PHILIPS-1PS74SB43 Datasheet
49Kb / 8P
Schottky barrier diode
1999 Dec 10
1PS79SB62 PHILIPS-1PS79SB62 Datasheet
56Kb / 8P
Schottky barrier diode
2001 Jan 18
logo
Vishay Siliconix
BAS85 VISHAY-BAS85 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
BAS86 VISHAY-BAS86 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
logo
Diodes Incorporated
BAT46 DIODES-BAT46 Datasheet
49Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11002 Rev. E-2
SD103A DIODES-SD103A Datasheet
66Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11009 Rev. 11 - 2
logo
ON Semiconductor
NSR0230P2T5G ONSEMI-NSR0230P2T5G Datasheet
42Kb / 3P
Schottky Barrier Diode
October, 2006 ??Rev. 0
logo
Unisonic Technologies
RB520S30 UTC-RB520S30 Datasheet
38Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Champion Microelectroni...
CMS-S060-060 CHAMP-CMS-S060-060 Datasheet
21Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Shindengen Electric Mfg...
DF20NC15 SHINDENGEN-DF20NC15 Datasheet
641Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com