công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HSP50016JC-75 bảng dữ liệu (PDF) - Intersil Corporation

HSP50016JC-75 Datasheet PDF - Intersil Corporation
tên linh kiện HSP50016JC-75
tải về  HSP50016JC-75 tải về
kích thước tập tin   209.49 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Digital Down Converter

HSP50016JC-75 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HSP50016JC-75 Datasheet PDF - Intersil Corporation

tên linh kiện HSP50016JC-75
tải về  HSP50016JC-75 Click to download

kích thước tập tin   209.49 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Digital Down Converter

HSP50016JC-75 bảng dữ liệu (HTML) - Intersil Corporation


HSP50016JC-75 Thông tin chi tiết sản phẩm

The Digital Down Converter (DDC) is a single chip synthesizer, quadrature mixer and lowpass filter. Its input data is a sampled data stream of up to 16 bits in width and up to a 75 MSPS data rate. The DDC performs down conversion, narrowband low pass filtering and decimation to produce a baseband signal.

Features
• 75 MSPS Input Data Rate
• 16-Bit Data Input; Offset Binary or 2’s Complement Format
• Spurious Free Dynamic Range Through Modulator >102dB
• Frequency Selectivity: <0.006Hz
• Identical Lowpass Filters for I and Q
• Passband Ripple: <0.04dB
• Stopband Attenuation: >104dB
• Filter -3dB to -102dB Shape Factor: <1.5
• Decimation Factors from 32 to 131,072
• IEEE 1149.1 Test Access Port
• HSP50016-EV Evaluation Board Available

Applications
• Cellular Base Stations
• Smart Antennas
• Channelized Receivers
• Spectrum Analysis
• Related Products: HI5703, HI5746, HI5766 A/Ds




Số phần tương tự - HSP50016JC-75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HSP50016JC-75 INTERSIL-HSP50016JC-75 Datasheet
259Kb / 30P
Digital Down Converter
September 2000
HSP50016JC-75 INTERSIL-HSP50016JC-75 Datasheet
259Kb / 30P
Digital Down Converter
September 2000
logo
Renesas Technology Corp
HSP50016JC-75 RENESAS-HSP50016JC-75 Datasheet
780Kb / 31P
Digital Down Converter
Aug 4, 2016
More results


Mô tả tương tự - HSP50016JC-75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
CXA3556N SONY-CXA3556N Datasheet
142Kb / 13P
IF Down Converter for Digital Broadcast
logo
Texas Instruments
GC5016 TI-GC5016 Datasheet
760Kb / 88P
WIDEBAND QUAD DIGITAL DOWN CONVERTER/ UP CONVERTER
logo
Analog Devices
AD6636 AD-AD6636 Datasheet
1Mb / 72P
150 MSPS Wideband Digital Down-Converter (DDC)
8/04-Revision 0
logo
Intersil Corporation
HSP50016 INTERSIL-HSP50016_00 Datasheet
259Kb / 30P
Digital Down Converter
September 2000
logo
California Eastern Labs
UPC3220GR CEL-UPC3220GR Datasheet
1Mb / 33P
LOW DISTORTION DOWN-CONVERTER IC FOR DIGITAL CATV
logo
Sanyo Semicon Device
LA7784FN SANYO-LA7784FN Datasheet
255Kb / 8P
For Digital CATV Down Converter IC
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAIA-007495-000100 MA-COM-MAIA-007495-000100 Datasheet
105Kb / 5P
Down Converter
logo
Intersil Corporation
HSP50016JC-52 INTERSIL-HSP50016JC-52 Datasheet
259Kb / 30P
Digital Down Converter
September 2000
logo
M/A-COM Technology Solu...
MADC-011010 MA-COM-MADC-011010 Datasheet
1Mb / 18P
Down Converter
logo
Renesas Technology Corp
HSP50016 RENESAS-HSP50016 Datasheet
780Kb / 31P
Digital Down Converter
Aug 4, 2016
More results




Giới thiệu về Intersil Corporation


Intersil Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và được biết đến với chuyên môn về quản lý năng lượng, chuyển đổi dữ liệu và công nghệ tần số vô tuyến (RF).
Các sản phẩm của Intersil được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như điện tử tiêu dùng, công nghiệp, viễn thông, và hàng không vũ trụ và phòng thủ.
Năm 2016, Intersil được mua lại bởi Renesas Electronics Corporation, một công ty bán dẫn của Nhật Bản.
Thương hiệu và công nghệ Intersil tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Renesas.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com